công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT2245PWR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT2245PWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT2245PWR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT2245PWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
SN54ABT2245, SN74ABT2245
OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS234D – SEPTEMBER 1992 – REVISED MAY 1997
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions (see Note 3)
SN54ABT2245
SN74ABT2245
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
4.5
5.5
4.5
5.5
V
VIH
High-level input voltage
2
2
V
VIL
Low-level input voltage
0.8
0.8
V
VI
Input voltage
0
VCC
0
VCC
V
IOH
High level output current
A port
–24
–32
mA
IOH
High-level output current
B port
–12
–12
mA
IOL
Low level output current
A port
48
64
mA
IOL
Low-level output current
B port
12
12
mA
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
Outputs enabled
5
5
ns/V
∆t/∆VCC
Power-up ramp rate
200
200
µs/V
TA
Operating free-air temperature
–55
125
–40
85
°C
NOTE 3: Unused pins (input or I/O) must be held high or low to prevent them from floating.


Số phần tương tự - SN74ABT2245PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT2245PW TI-SN74ABT2245PW Datasheet
122Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT2245PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ABT2245 TI-SN54ABT2245 Datasheet
122Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTR2245 TI1-SN54ABTR2245_13 Datasheet
672Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MEMORY DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTR2245 TI-SN54ABTR2245 Datasheet
129Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MEMORY DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244 Datasheet
492Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244_08 Datasheet
664Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2240 TI1-SN54BCT2240_15 Datasheet
252Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2240 TI-SN54BCT2240 Datasheet
74Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI-SN54ABT2240A Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2244 TI-SN54ABT2244 Datasheet
105Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI1-SN54ABT2240A_16 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com