công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT16245DGGR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ABT16245DGGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT16245DGGR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT16245DGGR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
SN54ABT16245, SN74ABT16245
16BIT BUS TRANSCEIVERS
WITH 3STATE OUTPUTS
SCBS084B − D3712, JANUARY 1991 − REVISED DECEMBER 1992
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77001
3−4
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
FROM
TO
VCC = 5 V,
SN54ABT16245
SN74ABT16245
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
SN54ABT16245
SN74ABT16245
UNIT
PARAMETER
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
tPLH
A or B
B or A
1
2.2
3.4
0.5
4
1
3.9
ns
tPHL
A or B
B or A
1
2.1
3.8
0.5
4.6
1
4.5
ns
tPZH
OE
B or A
1
3.1
4.4
0.8
5.5
1
5.4
ns
tPZL
OE
B or A
1
3
6.1
0.9
7.3
1
7.2
ns
tPHZ
OE
B or A
1.3
3.5
4.7
1.3
6.3
1.3
5.5
ns
tPLZ
OE
B or A
1.4
3.2
4.7
1.4
5.3
1.4
5.2
ns


Số phần tương tự - SN74ABT16245DGGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT16245A TI-SN74ABT16245A Datasheet
183Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT16245A TI-SN74ABT16245A Datasheet
333Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT16245A TI-SN74ABT16245A Datasheet
362Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT16245A TI1-SN74ABT16245A Datasheet
548Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT16245A-EP TI1-SN74ABT16245A-EP Datasheet
548Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT16245DGGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ABT162245 TI-SN54ABT162245 Datasheet
107Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16245 TI-SN54AHCT16245 Datasheet
101Kb / 6P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16245A TI-SN54ABT16245A Datasheet
183Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54AC16245 TI-54AC16245 Datasheet
118Kb / 6P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC16245B RENESAS-RD74LVC16245B_15 Datasheet
112Kb / 10P
   16-bit Bus Transceivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16640 TI-SN54ABT16640_08 Datasheet
373Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT16623 TI-54ACT16623_08 Datasheet
302Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16623 TI-SN54ABT16623_08 Datasheet
315Kb / 10P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16640 TI-SN54ABT16640 Datasheet
112Kb / 7P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Maxwell Technologies
54LVTH162245 MAXWELL-54LVTH162245 Datasheet
222Kb / 10P
   16-Bit Bus Transceivers with 3-State Outputs
logo
Texas Instruments
54AC16640 TI-54AC16640 Datasheet
116Kb / 6P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com