công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT2245DBLE bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ABT2245DBLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT2245DBLE bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ABT2245DBLE Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
SN54ABT2245, SN74ABT2245
OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS234D – SEPTEMBER 1992 – REVISED MAY 1997
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
SN54ABT2245
SN74ABT2245
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tPLH
A
B
1
2.5
3.4
1
4
1
3.8
ns
tPHL
A
B
1
3.2
4.2
1
4.6
1
4.5
ns
tPLH
B
A
1
2.2
3.2
1
3.8
1
3.6
ns
tPHL
B
A
1
2.7
3.6
1
4.2
1
4
ns
tPZH
OE
A
1
3.3
4.6
1
5.6
1
5.5
ns
tPZL
OE
A
1
3.2
4.7
1
6
1
5.7
ns
tPHZ
OE
A
2
4
5.1
2
5.7
2
5.6
ns
tPLZ
OE
A
1
2.9
4
1
4.6
1
4.5
ns
tPZH
OE
B
1.5
3.6
4.9
1.5
6.3
1.5
6.1
ns
tPZL
OE
B
1.5
3.9
5.3
1.5
6.6
1.5
6.3
ns
tPHZ
OE
B
1.5
3.6
4.7
1.5
5.5
1.5
5.3
ns
tPLZ
OE
B
1.5
3.3
4.4
1.5
4.9
1.5
4.8
ns


Số phần tương tự - SN74ABT2245DBLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT2245DB TI-SN74ABT2245DB Datasheet
122Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT2245DBLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ABT2245 TI-SN54ABT2245 Datasheet
122Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTR2245 TI1-SN54ABTR2245_13 Datasheet
672Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MEMORY DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTR2245 TI-SN54ABTR2245 Datasheet
129Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVERS AND LINE/MEMORY DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244 Datasheet
492Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244_08 Datasheet
664Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2240 TI1-SN54BCT2240_15 Datasheet
252Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2240 TI-SN54BCT2240 Datasheet
74Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI-SN54ABT2240A Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2244 TI-SN54ABT2244 Datasheet
105Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI1-SN54ABT2240A_16 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com