công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT2244ADBRG4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT2244ADBRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT2244ADBRG4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ABT2244ADBRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
SN54ABT2244A, SN74ABT2244A
OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS106E – JANUARY 1991 – REVISED MAY 1997
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
SN54ABT2244A
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
MIN
TYP
MAX
tPLH
A
Y
1
3.4
4.4
1
5.3
ns
tPHL
A
Y
1
4.5
6.3
1
6.8
ns
tPZH
OE
Y
1.1
3.8
5.5
1.1
6.5
ns
tPZL
OE
Y
2.1
6.3
9
2.1
10.2
ns
tPHZ
OE
Y
2.1
4.5
6.9
2.1
7
ns
tPLZ
OE
Y
1.7
4.3
6.9
1.7
7.4
ns
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
SN74ABT2244A
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
MIN
TYP
MAX
tPLH
A
Y
1
3.4
4.3
1
4.7
ns
tPHL
A
Y
1
4.5
5.3
1
5.6
ns
tPZH
OE
Y
1.1
3.8
4.8
1.1
5.5
ns
tPZL
OE
Y
2.1
6.3
7.3
2.1
8.3
ns
tPHZ
OE
Y
2.1
4.5
5.6
2.1
6.6
ns
tPLZ
OE
Y
1.7
4.3
5.3
1.7
5.8
ns


Số phần tương tự - SN74ABT2244ADBRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT2244ADB TI-SN74ABT2244ADB Datasheet
117Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT2244ADBRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54BCT2240 TI-SN54BCT2240 Datasheet
74Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI-SN54ABT2240A Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2244 TI-SN54ABT2244 Datasheet
105Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI1-SN54ABT2240A_16 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2244A TI-SN54ABT2244A Datasheet
117Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244 Datasheet
492Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244_08 Datasheet
664Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2240 TI1-SN54BCT2240_15 Datasheet
252Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2241 TI-SN54ABT2241 Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI1-SN54BCT2244_16 Datasheet
699Kb / 15P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com