công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT2241PWR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT2241PWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT2241PWR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74ABT2241PWR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
10.63
9.97
2.65 MAX
18X 1.27
20X 0.51
0.31
2X
11.43
TYP
0.33
0.10
0 - 8
0.3
0.1
0.25
GAGE PLANE
1.27
0.40
A
NOTE 3
13.0
12.6
B
7.6
7.4
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.
1
20
0.25
C A B
11
10
PIN 1 ID
AREA
NOTE 4
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.200


Số phần tương tự - SN74ABT2241PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT2241PW TI-SN74ABT2241PW Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT2241PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54BCT2240 TI-SN54BCT2240 Datasheet
74Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI-SN54ABT2240A Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2244 TI-SN54ABT2244 Datasheet
105Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2240A TI1-SN54ABT2240A_16 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2244A TI-SN54ABT2244A Datasheet
117Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244 Datasheet
492Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI-SN54BCT2244_08 Datasheet
664Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2240 TI1-SN54BCT2240_15 Datasheet
252Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2241 TI-SN54ABT2241 Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2244A TI1-SN54ABT2244A_16 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT2244 TI1-SN54BCT2244_16 Datasheet
699Kb / 15P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS AND LINE/MOS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com