công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT125PWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT125PWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT125PWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT125PWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
SN54ABT125, SN74ABT125
QUADRUPLE BUS BUFFER GATES
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS182I − FEBRUARY 1997 − REVISED NOVEMBER 2002
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions (see Note 4)
SN54ABT125
SN74ABT125
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
4.5
5.5
4.5
5.5
V
VIH
High-level input voltage
2
2
V
VIL
Low-level input voltage
0.8
0.8
V
VI
Input voltage
0
VCC
0
VCC
V
IOH
High-level output current
−24
−32
mA
IOL
Low-level output current
48
64
mA
Δt/Δv
Input transition rise or fall rate
10
10
ns/V
Δt/ΔVCC
Power-up ramp rate
200
200
μs/V
TA
Operating free-air temperature
−55
125
−40
85
°C
NOTE 4: All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report,
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.


Số phần tương tự - SN74ABT125PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT125PWRG4 TI-SN74ABT125PWRG4 Datasheet
929Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT125PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54CH126 TI-SN54CH126 Datasheet
636Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54HC126 TI-SN54HC126_08 Datasheet
636Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G125A POTATO-PO74G125A_14 Datasheet
1Mb / 5P
   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Texas Instruments
SN54AHCT125 TI-SN54AHCT125_08 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC126 TI-SN54AHC126_08 Datasheet
577Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT125A TI-SN54BCT125A Datasheet
491Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LV125A TI-SN54LV125A_10 Datasheet
779Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV126A TI-SN74LV126A Datasheet
345Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3 STATE OUTPUTS
SN54AHCT125 TI-SN54AHCT125_07 Datasheet
926Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV126A TI-SN74LV126A_07 Datasheet
395Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3 STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com