công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM25101CMYE/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM25101CMYE/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A, 2A, and 1A 80V Half-Bridge Gate Drivers
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM25101CMYE/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM25101CMYE/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
TEMPERATURE (
oC)
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
IDDO
IHBO
0.1
1
10
100
1000
FREQUENCY (kHz)
100
1000
10000
100000
VDD = 12V
CL = 4400 pF
CL = 1000 pF
CL = 0 pF
0
2
4
6
8
10
12
OUTPUT VOLTAGE (V)
0.0
3.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
VDD = 12V
0
2
4
6
8
10
12
OUTPUT VOLTAGE (V)
0.0
3.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
VDD = 12V
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VDD (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VDD (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
LM25101B
LM25101C
LM25101A
LM25101A, LM25101B, LM25101C
www.ti.com
SNVS859B – JULY 2012 – REVISED APRIL 2013
Typical Performance Characteristics
Peak Sourcing Current
Peak Sinking Current
vs
vs
VDD
VDD
Figure 1.
Figure 2.
Sink Current
Source Current
vs
vs
Output Voltage
Output Voltage
Figure 3.
Figure 4.
LM25101A/B/C IDD
Operating Current
vs
vs
Frequency
Temperature
Figure 5.
Figure 6.
Copyright © 2012–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM25101A LM25101B LM25101C


Số phần tương tự - LM25101CMYE/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25101CMYE/NOPB TI-LM25101CMYE/NOPB Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM25101A/B/C 3A, 2A, and 1A 80V Half-Bridge Gate Drivers
LM25101CMYE/NOPB TI1-LM25101CMYE/NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Half-Bridge Gate Drivers
More results

Mô tả tương tự - LM25101CMYE/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25101A TI-LM25101A Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM25101A/B/C 3A, 2A, and 1A 80V Half-Bridge Gate Drivers
logo
National Semiconductor ...
LM5100B NSC-LM5100B Datasheet
812Kb / 15P
   3A, 2A and 1A High Voltage High-Side and Low-Side Gate Drivers
logo
Monolithic Power System...
MP1906 MPS-MP1906 Datasheet
321Kb / 11P
   80V, Half-Bridge, Gate Driver
logo
Texas Instruments
LM5100AM_NOPB TI1-LM5100AM_NOPB Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   3A, 2A and 1A High Voltage High-Side and Low-Side Gate Drivers
LM25101A TI1-LM25101A_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Half-Bridge Gate Drivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5062 MAXIM-MAX5062 Datasheet
471Kb / 19P
   125V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 3; 10/05
logo
Intersil Corporation
ISL2100AAR3Z-T INTERSIL-ISL2100AAR3Z-T Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX15012 MAXIM-MAX15012 Datasheet
271Kb / 14P
   175V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 0; 5/06
logo
Intersil Corporation
ISL2100AAR3Z INTERSIL-ISL2100AAR3Z Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX15012 MAXIM-MAX15012_07 Datasheet
372Kb / 18P
   175V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 1; 12/07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com