công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM25101ASD/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM25101ASD/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A, 2A, and 1A 80V Half-Bridge Gate Drivers
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM25101ASD/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM25101ASD/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
VDD
HB
HO
HS
LO
VSS
LI
HI
MSOP-
PowerPad-8
WSON-8
1
2
3
4
5
6
7
8
VDD
HB
HO
HS
HI
LI
VSS
LO
WSON-10
1
2
3
4
9
6
7
8
VDD
HB
HO
HS
HI
LI
VSS
LO
NC
5
10
NC
Exposed Pad
Connect to VSS
HO
3
HS
4
VDD
1
HB
2
8
LO
7
VSS
6
LI
5
HI
SO
Power
Pad-8
VDD
HB
HO
HS
LO
VSS
LI
HI
1
8
2
7
3
6
4
5
SOIC-8
LM25101A, LM25101B, LM25101C
SNVS859B – JULY 2012 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
Table 1. Input/Output Options
Part Number
Input Thresholds
Peak Output Current
LM25101A
TTL
3A
LM25101B
TTL
2A
LM25101C
TTL
1A
Connection Diagrams
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM25101A LM25101B LM25101C


Số phần tương tự - LM25101ASD/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25101ASD/NOPB TI-LM25101ASD/NOPB Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM25101A/B/C 3A, 2A, and 1A 80V Half-Bridge Gate Drivers
LM25101ASD/NOPB TI1-LM25101ASD/NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Half-Bridge Gate Drivers
More results

Mô tả tương tự - LM25101ASD/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25101A TI-LM25101A Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM25101A/B/C 3A, 2A, and 1A 80V Half-Bridge Gate Drivers
logo
National Semiconductor ...
LM5100B NSC-LM5100B Datasheet
812Kb / 15P
   3A, 2A and 1A High Voltage High-Side and Low-Side Gate Drivers
logo
Monolithic Power System...
MP1906 MPS-MP1906 Datasheet
321Kb / 11P
   80V, Half-Bridge, Gate Driver
logo
Texas Instruments
LM5100AM_NOPB TI1-LM5100AM_NOPB Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   3A, 2A and 1A High Voltage High-Side and Low-Side Gate Drivers
LM25101A TI1-LM25101A_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Half-Bridge Gate Drivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5062 MAXIM-MAX5062 Datasheet
471Kb / 19P
   125V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 3; 10/05
logo
Intersil Corporation
ISL2100AAR3Z-T INTERSIL-ISL2100AAR3Z-T Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX15012 MAXIM-MAX15012 Datasheet
271Kb / 14P
   175V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 0; 5/06
logo
Intersil Corporation
ISL2100AAR3Z INTERSIL-ISL2100AAR3Z Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX15012 MAXIM-MAX15012_07 Datasheet
372Kb / 18P
   175V/2A, High-Speed, Half-Bridge MOSFET Drivers
Rev 1; 12/07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com