công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1086ISX-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM1086ISX-ADJ/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5-A Low Dropout Positive Regulators
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM1086ISX-ADJ/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 30 page
background image
VIN
N/C
N/C
VOUT
1
3
4
2
6
5
7
8
ADJ/GND
N/C
VOUT
VOUT
VOUT
LM1086
www.ti.com
SNVS039J – JUNE 2000 – REVISED APRIL 2015
5 Pin Configuration and Functions
8-Pin WSON
Package NGN
Top View
3-Pin TO-220
Package NDE
Top View
3-Pin DDPAK/TO-263
Package KTT
Top View
Pin Functions
PIN
NUMBER
I/O
DESCRIPTION
NAME
KTT/NDE
NGN
Adjust pin for the adjustable output voltage version. Ground pin for the fixed
ADJ/GND
1
1
––
output voltage versions.
VOUT
2, TAB
6, 7, 8, PAD
O
Output voltage pin for the regulator.
VIN
3
2
I
Input voltage pin for the regulator.
N/C
3, 4, 5
––
No Connection
Copyright © 2000–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM1086


Số phần tương tự - LM1086ISX-ADJ/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM1086ISX-ADJ/NOPB TI1-LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet
2Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM1086 1.5A Low Dropout Positive Regulators
LM1086ISX-ADJ/NOPB TI1-LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet
2Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM1086IT-5.0-NOPB
LM1086ISX-ADJ/NOPB TI1-LM1086ISX-ADJ/NOPB Datasheet
2Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM1086 1.5A Low Dropout Positive Regulators
More results

Mô tả tương tự - LM1086ISX-ADJ/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
LX8386-XX MICROSEMI-LX8386-XX Datasheet
223Kb / 7P
   1.5 A LOW DROPOUT POSITIVE REGULATORS
logo
Texas Instruments
LM1086 TI-LM1086_15 Datasheet
2Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM1086 1.5-A Low Dropout Positive Regulators
logo
List of Unclassifed Man...
PJ1086 ETC-PJ1086 Datasheet
290Kb / 6P
   1.5 Amp Low Dropout Positive Voltage Regulators
logo
Microsemi Corporation
LX8415-XX MICROSEMI-LX8415-XX Datasheet
191Kb / 7P
   0.5 A LOW DROPOUT POSITIVE REGULATORS
LX8584-XX MICROSEMI-LX8584-XX Datasheet
206Kb / 7P
   7 A LOW DROPOUT POSITIVE REGULATORS
LX8383-XX MICROSEMI-LX8383-XX Datasheet
200Kb / 7P
   7.5 A LOW DROPOUT POSITIVE REGULATORS
LX8385-XX MICROSEMI-LX8385-XX Datasheet
233Kb / 8P
   3 A LOW DROPOUT POSITIVE REGULATORS
logo
Texas Instruments
LM1085 TI1-LM1085_16 Datasheet
2Mb / 29P
[Old version datasheet]   3-A Low Dropout Positive Regulators
logo
Linear Dimensions Semic...
LND1085 LINEAR_DIMENSIONS-LND1085 Datasheet
155Kb / 5P
   1.5 A / 3 A Low Dropout Voltage Regulators
logo
Texas Instruments
LM1086-MIL TI1-LM1086-MIL Datasheet
856Kb / 23P
[Old version datasheet]   1.5-A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com