công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS109KUA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SEC Electronics Inc.

tên linh kiện SS109KUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unipolar Hall Switch
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECELECTRONICS [SEC Electronics Inc.]
Trang chủ  http://www.secsemi.com
Logo SECELECTRONICS - SEC Electronics Inc.

SS109KUA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SEC Electronics Inc.

  SS109KUA Datasheet HTML 1Page - SEC Electronics Inc. SS109KUA Datasheet HTML 2Page - SEC Electronics Inc. SS109KUA Datasheet HTML 3Page - SEC Electronics Inc. SS109KUA Datasheet HTML 4Page - SEC Electronics Inc. SS109KUA Datasheet HTML 5Page - SEC Electronics Inc. SS109KUA Datasheet HTML 6Page - SEC Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SS109
Unipolar Hall Switch
3
V3.10
Nov 1, 2013
General Electrical Specifications
DC Operating Parameters TA = 25°C, VDD= 3.5V to 24V (unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Units
Supply Voltage
VDD
Operating
3.5
24
V
Supply Current
IDD
B < BRP
5
mA
Output Saturation Voltage
VDSon
IOUT = 20mA, B > BOP
0.5
V
Output Leakage Current
IOFF
B < BRP VOUT = 24V
1
10
µA
Output Rise Time
tr
RL = 1k
Ω, C
L = 20pF
0.25
µs
Output Fall Time
tf
RL = 1k
Ω, C
L = 20pF
0.25
µs
Maximum Switching Frequency
FSW
---
10
KHz
Package Thermal Resistance
RTH
Single layer (1S) Jedec board
301
°C/W
Note: The output of SS109 will be switched after the supply voltage is over 2.2V, but the magnetic characteristics won't be
normal until the supply is over 3.5V.
Magnetic Specifications
DC Operating Parameters VDD = 3.5V to 24V (unless otherwise specified)
Package
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Units
UA
Operating Point
BOP
Ta=25°C,Vdd=12V DC
-160
-120
-100
G
Release Point
BRP
-140
-85
-50
G
Hysteresis
BHYST
20
35
50
G
SO
Operating Point
BOP
Ta=25°C,Vdd=12V DC
100
120
160
G
Release Point
BRP
50
85
140
G
Hysteresis
BHYST
20
35
50
G
Output Behavior versus Magnetic Pole
DC Operating Parameters TA = -40°C to 150°C, VDD = 3.5V to 24V (unless otherwise specified)
Test Conditions (UA)
Test Conditions (SO)
OUT
B > BRP
B < BRP
High
B < BOP
B > BOP
Low
The SOT-23 device is reversed from the UA package. The SOT-23 output transistor will be turned on(drops low) in the
presence of a sufficiently strong South pole magnetic field applied to the marked face.


Số phần tương tự - SS109KUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEC Electronics Inc.
SS109KUA SECELECTRONICS-SS109KUA Datasheet
224Kb / 6P
   Unipolar Hall Switch
More results

Mô tả tương tự - SS109KUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEC Electronics Inc.
SS109 SECELECTRONICS-SS109_14 Datasheet
203Kb / 5P
   Unipolar Hall Switch
SS1438 SECELECTRONICS-SS1438 Datasheet
248Kb / 8P
   Unipolar Hall Switch
SS5682_1311 SECELECTRONICS-SS5682_1311 Datasheet
260Kb / 8P
   Unipolar Hall Switch
SS1352 SECELECTRONICS-SS1352 Datasheet
258Kb / 8P
   Unipolar Hall Switch
SS109 SECELECTRONICS-SS109 Datasheet
224Kb / 6P
   Unipolar Hall Switch
SS5782 SECELECTRONICS-SS5782 Datasheet
243Kb / 9P
   Unipolar Hall Switch
SS5682 SECELECTRONICS-SS5682 Datasheet
243Kb / 9P
   Unipolar Hall Switch
logo
Major-Power Technology ...
MA7014 MPOWER-MA7014 Datasheet
122Kb / 2P
   Unipolar Hall Effect Switch
Rev0.2
logo
Micronas
HAL114 MICRONAS-HAL114 Datasheet
127Kb / 9P
   Unipolar Hall Switch IC
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AH922 BCDSEMI-AH922 Datasheet
366Kb / 15P
   UNIPOLAR HALL-EFFECT SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com