công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317LCPKG3 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM317LCPKG3
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Adjustable Regulator
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM317LCPKG3 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM317LCPKG3 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM317LCPKG3 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 29 page
background image
VI
R1
Adjustment
Output
Input
LM317L
I
limit
1.25
R1
=
VO
R2 = 3 kW
1N4002
R3 =
820 W
−10 V
C1 = 0.1 µF
35 V
Adjustment
Output
Input
LM317L
R1 = 120 W
2
3
OUT
REF
1
R
R
V
V
1
10 V
R
æ
ö
+
=
+
-
ç
÷
è
ø
R1 =
470 W
D1
1N4002
C3 = 1 µF
C2 = 10 µF
R2 =
10 kW
VI
+
+
Adjustment
Output
Input
LM317L
VO
C1 =
0.1 µF
LM317L
SLCS144E – JULY 2004 – REVISED OCTOBER 2014
www.ti.com
9.3 General Configurations
9.3.1 Regulator Circuit With Improved Ripple Rejection
C2 helps to stabilize the voltage at the adjustment pin, which will help reject noise. Diode D1 exists to discharge
C2 in case the output is shorted to ground.
Figure 3. Regulator Circuit With Improved Ripple Rejection
9.3.2 0-V to 30-V Regulator Circuit
In the 0-V to 30-V regulator circuit application, the output voltage is determined by Equation 4.
(4)
Figure 4. 0-V to 30-V Regulator Circuit
9.3.3 Precision Current-Limiter Circuit
This application will limit the output current to the ILIMIT shown in Figure 5.
Figure 5. Precision Current-Limiter Circuit
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM317L


Số phần tương tự - LM317LCPKG3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM317LCPK TI1-LM317LCPK Datasheet
936Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317LCPK TI1-LM317LCPK Datasheet
936Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM317LCPKG3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM337L NSC-LM337L Datasheet
89Kb / 5P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317 TI1-LM317_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
GM317 ETC-GM317 Datasheet
352Kb / 8P
   3- TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M_07 Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
LM317M_0701 TI-LM317M_0701 Datasheet
369Kb / 14P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM117 NSC-LM117 Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
LM117HV NSC-LM117HV Datasheet
469Kb / 15P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
Texas Instruments
LM317MQDCYRG4 TI1-LM317MQDCYRG4 Datasheet
868Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM317L TGS-LM317L Datasheet
382Kb / 14P
   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM317M TI-LM317M Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR
logo
National Semiconductor ...
LM317L NSC-LM317L_06 Datasheet
918Kb / 16P
   3-Terminal Adjustable Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com