công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC32 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC32
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AHC32 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74AHC32 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC32 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
SN54AHC32
SN74AHC32
SCLS247I – OCTOBER 1995 – REVISED JUNE 2013
www.ti.com
NOISE CHARACTERISTICS
VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C
(1)
SN74AHC32
UNIT
PARAMETER
MIN
TYP
MAX
VOL(P)
Quiet output, maximum dynamic VOL
0.3
0.8
V
VOL(V)
Quiet output, minimum dynamic VOL
–0.3
–0.8
V
VOH(V)
Quiet output, minimum dynamic VOH
4.7
V
VIH(D)
High-level dynamic input voltage
3.5
V
VIL(D)
Low-level dynamic input voltage
1.5
V
(1)
Characteristics are for surface-mount packages only.
OPERATING CHARACTERISTICS
VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
No load,
f = 1 MHz
14
pF
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1995–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN54AHC32 SN74AHC32


Số phần tương tự - SN74AHC32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC32 TI-SN74AHC32 Datasheet
637Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74AHC32 TI-SN74AHC32 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74AHC32 TI-SN74AHC32 Datasheet
2Mb / 42P
[Old version datasheet]   SNx4AHC32 Quadruple 2-Input Positive-OR Gates
REVISED MAY 2023
SN74AHC32-EP TI1-SN74AHC32-EP Datasheet
433Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATE
SN74AHC32-EP TI-SN74AHC32-EP Datasheet
2Mb / 42P
[Old version datasheet]   SNx4AHC32 Quadruple 2-Input Positive-OR Gates
REVISED MAY 2023
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC32

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54AHC32 TI-SN54AHC32 Datasheet
637Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74HC32ADBR TI1-SN74HC32ADBR Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
CD54ACT32 TI1-CD54ACT32 Datasheet
871Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN54F32 TI-SN54F32 Datasheet
102Kb / 6P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
74ACT11032DRG4 TI-74ACT11032DRG4 Datasheet
481Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN54LVC32A TI-SN54LVC32A_10 Datasheet
789Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
logo
Unisonic Technologies
U74AHC32 UTC-U74AHC32 Datasheet
179Kb / 5P
   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
logo
Texas Instruments
SN74LS32FN TI1-SN74LS32FN Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74LV32PWLE TI-SN74LV32PWLE Datasheet
221Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN54LVC32A TI-SN54LVC32A_07 Datasheet
813Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
logo
Unisonic Technologies
U74HC32 UTC-U74HC32 Datasheet
111Kb / 5P
   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com