công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDS(H)01-48D12 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Power Mate Technology Co., LTD

tên linh kiện SDS(H)01-48D12
Giải thích chi tiết về linh kiện  2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 1.08 WATTS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  P-DUKE [Power Mate Technology Co., LTD]
Trang chủ  http://www.pduke.com
Logo P-DUKE - Power Mate Technology Co., LTD

SDS(H)01-48D12 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Power Mate Technology Co., LTD

  SDS(H)01-48D12 Datasheet HTML 1Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)01-48D12 Datasheet HTML 2Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)01-48D12 Datasheet HTML 3Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)01-48D12 Datasheet HTML 4Page - Power Mate Technology Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1
www.PDUKE.com
2015/11/20
SDS01
SDH01
SERIES
DC-DC CONVERTER
2:1 WIDE INPUT RANGE
UP TO 1.08 WATTS
FEATURES
APPLICATIONS
ULTRA SMALL SMD AND DIP PACKAGE, 0.52 x 0.36x 0.40 INCH WITH REGULATED
SMD PACKAGE QUALIFIED FOR LEADFREE REFLOW SOLDER PROCESS
ACCORDING IPC J-STD-020D
NO MINIMUM LOAD REQUIRED
CONTINUOUS SHORT CIRCUIT PROTECTION
1600VDC INPUT TO OUTPUT ISOLATION AND 3000VDC FOR OPTION
SAFETY MEETS UL60950-1, EN60950-1, & IEC60950-1
CE MARKED
COMPLIANT TO RoHS II & REACH
WIRELESS NETWORK
TELECOM/DATACOM
INDUSTRY CONTROL SYSTEM
MEASUREMENT EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
3000VDC
ISOLATION
1600VDC
ISOLATION
REMOTE
CONTROL
SCP
TECHNICAL SPECIFICATION All specifications are typical at nominal input, full load and 25
otherwise noted
Input Range
Output Voltage
Output Current
@Full Load
Input Current
@ No Load
Efficiency
Maximum
Capacitor Load
Model
Number
VDC
VDC
mA
mA
%
µF
SDS(H)01-05S3P3
4.5 ~ 9
3.3
300
20
78
1680
SDS(H)01-05S05
4.5 ~ 9
5
200
25
80
820
SDS(H)01-05S12
4.5 ~ 9
12
90
30
83
470
SDS(H)01-05S15
4.5 ~ 9
15
70
30
83
330
SDS(H)01-05S24
4.5 ~ 9
24
45
30
82
160
SDS(H)01-05D05
4.5 ~ 9
±5
±100
30
81
±470
SDS(H)01-05D12
4.5 ~ 9
±12
±45
30
82
±330
SDS(H)01-05D15
4.5 ~ 9
±15
±35
30
82
±220
SDS(H)01-12S3P3
9 ~ 18
3.3
300
10
78
1680
SDS(H)01-12S05
9 ~ 18
5
200
10
80
820
SDS(H)01-12S12
9 ~ 18
12
90
13
83
470
SDS(H)01-12S15
9 ~ 18
15
70
13
83
330
SDS(H)01-12S24
9 ~ 18
24
45
15
82
160
SDS(H)01-12D05
9 ~ 18
±5
±100
15
80
±470
SDS(H)01-12D12
9 ~ 18
±12
±45
15
82
±330
SDS(H)01-12D15
9 ~ 18
±15
±35
15
82
±220
SDS(H)01-24S3P3
18 ~ 36
3.3
300
6
78
1680
SDS(H)01-24S05
18 ~ 36
5
200
6
81
820
SDS(H)01-24S12
18 ~ 36
12
90
6
83
470
SDS(H)01-24S15
18 ~ 36
15
70
6
83
330
SDS(H)01-24S24
18 ~ 36
24
45
8
82
160
SDS(H)01-24D05
18 ~ 36
±5
±100
8
80
±470
SDS(H)01-24D12
18 ~ 36
±12
±45
8
82
±330
SDS(H)01-24D15
18 ~ 36
±15
±35
8
82
±220
SDS(H)01-48S3P3
36 ~ 75
3.3
300
5
79
1680
SDS(H)01-48S05
36 ~ 75
5
200
5
80
820
SDS(H)01-48S12
36 ~ 75
12
90
5
82
470
SDS(H)01-48S15
36 ~ 75
15
70
5
83
330
SDS(H)01-48S24
36 ~ 75
24
45
5
82
160
SDS(H)01-48D05
36 ~ 75
±5
±100
5
80
±470
SDS(H)01-48D12
36 ~ 75
±12
±45
5
82
±330
SDS(H)01-48D15
36 ~ 75
±15
±35
5
81
±220


Số phần tương tự - SDS(H)01-48D12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Mate Technology C...
SDS(H)01-48D12 P-DUKE-SDS(H)01-48D12 Datasheet
662Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 1.08 WATTS
SDS(H)01-48D12W P-DUKE-SDS(H)01-48D12W Datasheet
652Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 1.08WATTS
More results

Mô tả tương tự - SDS(H)01-48D12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Mate Technology C...
SDH01 P-DUKE-SDH01_15 Datasheet
662Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 1.08 WATTS
UDH01 P-DUKE-UDH01_15 Datasheet
679Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 1.08 Watts
PDL02 P-DUKE-PDL02_15 Datasheet
447Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2 Watts
PDL09 P-DUKE-PDL09 Datasheet
904Kb / 5P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 9 Watts
PDS03 P-DUKE-PDS03_15 Datasheet
517Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 3 Watts
PDL03 P-DUKE-PDL03_15 Datasheet
445Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 3 Watts
SDS02 P-DUKE-SDS02_15 Datasheet
720Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
UDH03 P-DUKE-UDH03_15 Datasheet
689Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 3 Watts
PDL06 P-DUKE-PDL06 Datasheet
987Kb / 5P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 6 Watts
UDS02 P-DUKE-UDS02_15 Datasheet
681Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 Watts
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com