công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM358D bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM358D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Operational Amplifiers
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM358D bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM358D Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM358D Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 41 page
background image
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Output Sink Current (mAdc)
5Vdc
15Vdc
30Vdc
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
125
Temperature (°C)
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
1
10
100
1k
Frequency (kHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Output Sink Current (mAdc)
LM158, LM158A, LM258, LM258A
LM358, LM358A, LM2904, LM2904V
SLOS068T – JUNE 1976 – REVISED APRIL 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Figure 7. Maximum Output Swing vs. Frequency
Figure 8. Output Sourcing Characteristics
(VCC = 15 V)
Figure 9. Output Sinking Characteristics
Figure 10. Source Current Limiting
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1976–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM158 LM258 LM258A LM358 LM358A LM2904 LM2904V


Số phần tương tự - LM358D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
LM358D MOTOROLA-LM358D Datasheet
160Kb / 8P
   DUAL DIFFERENTIAL INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
LM358D STMICROELECTRONICS-LM358D Datasheet
323Kb / 19P
   Low power dual operational amplifiers
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
LM358D ARTSCHIP-LM358D Datasheet
252Kb / 16P
   Frequency - Compensated
logo
ON Semiconductor
LM358D ONSEMI-LM358D Datasheet
160Kb / 16P
   DUAL DIFFERENTIAL INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
August, 2002 ??Rev. 11
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM358D TGS-LM358D Datasheet
849Kb / 8P
   LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - LM358D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AZ4558 ETC-AZ4558 Datasheet
228Kb / 8P
   DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Integral Corp.
IL4558 INTEGRAL-IL4558 Datasheet
206Kb / 4P
   Dual Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM258A-EP TI1-LM258A-EP_14 Datasheet
514Kb / 12P
[Old version datasheet]   DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ4558 BCDSEMI-AZ4558 Datasheet
142Kb / 10P
   DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM4558 HTC-LM4558 Datasheet
116Kb / 3P
   DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK1458 KODENSHI-KK1458 Datasheet
237Kb / 5P
   Dual Operational Amplifiers
KK4558 KODENSHI-KK4558 Datasheet
257Kb / 6P
   Dual Operational Amplifiers
logo
uPI Group Inc.
US5501 UPI-US5501 Datasheet
154Kb / 10P
   Dual Operational Amplifiers
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL1458 IKSEMICON-IL1458 Datasheet
213Kb / 5P
   Dual Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM158U TI-LM158U Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
LM2904PWRG4 TI-LM2904PWRG4 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com