công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDS(H)02-12S05 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Power Mate Technology Co., LTD

tên linh kiện SDS(H)02-12S05
Giải thích chi tiết về linh kiện  2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  P-DUKE [Power Mate Technology Co., LTD]
Trang chủ  http://www.pduke.com
Logo P-DUKE - Power Mate Technology Co., LTD

SDS(H)02-12S05 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Power Mate Technology Co., LTD

  SDS(H)02-12S05 Datasheet HTML 1Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)02-12S05 Datasheet HTML 2Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)02-12S05 Datasheet HTML 3Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)02-12S05 Datasheet HTML 4Page - Power Mate Technology Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SDS02
SDH02
4
www.PDUKE.com
2015/11/20
MECHANICAL DRAWING
SDS02
PIN CONNECTION
PIN
SINGLE
DUAL
1
+Vin
+Vin
2
-Vin
-Vin
4
Ctrl
Ctrl
5
NC
-Vout
6
-Vout
Common
7
+Vout
+Vout
1. All dimensions in inch (mm)
2. Tolerance :x.xx±0.02 (x.x±0.5)
x.xxx±0.01 (x.xx±0.25)
3. Pin pitch tolerance ±0.01 (0.25)
4. Pin dimension tolerance ±0.004(0.1)
SDH02


Số phần tương tự - SDS(H)02-12S05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Mate Technology C...
SDS(H)02-12S05W P-DUKE-SDS(H)02-12S05W Datasheet
618Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
SDS(H)02-12S05W P-DUKE-SDS(H)02-12S05W Datasheet
607Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
More results

Mô tả tương tự - SDS(H)02-12S05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Mate Technology C...
UDS02 P-DUKE-UDS02_15 Datasheet
681Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 Watts
UDH02 P-DUKE-UDH02_15 Datasheet
681Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 Watts
SDS02W P-DUKE-SDS02W_15 Datasheet
607Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
SDH02W P-DUKE-SDH02W_15 Datasheet
618Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
PDL02 P-DUKE-PDL02_15 Datasheet
447Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2 Watts
PDL09 P-DUKE-PDL09 Datasheet
904Kb / 5P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 9 Watts
PDS03 P-DUKE-PDS03_15 Datasheet
517Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 3 Watts
PDL03 P-DUKE-PDL03_15 Datasheet
445Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 3 Watts
SDH01 P-DUKE-SDH01_15 Datasheet
662Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 1.08 WATTS
UDH01 P-DUKE-UDH01_15 Datasheet
679Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 1.08 Watts
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com