công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDS(H)02-24S05W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Power Mate Technology Co., LTD

tên linh kiện SDS(H)02-24S05W
Giải thích chi tiết về linh kiện  4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  P-DUKE [Power Mate Technology Co., LTD]
Trang chủ  http://www.pduke.com
Logo P-DUKE - Power Mate Technology Co., LTD

SDS(H)02-24S05W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Power Mate Technology Co., LTD

  SDS(H)02-24S05W Datasheet HTML 1Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)02-24S05W Datasheet HTML 2Page - Power Mate Technology Co., LTD SDS(H)02-24S05W Datasheet HTML 3Page - Power Mate Technology Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SDS02W
SDH02W
3
www.PDUKE.com
2015/11/20
EMC SPECIFICATIONS
Parameter
Conditions
Level
EMI (1)
EN55022
Class A, Class B
ESD
EN61000-4-2
Air ± 8kV
Contact ± 6kV
Perf. Criteria A
Radiated immunity
EN61000-4-3
10 V/m
Perf. Criteria A
Fast transient (2)
EN61000-4-4
± 2kV
Perf. Criteria A
Surge (2)
EN61000-4-5
± 1kV
Perf. Criteria A
Conducted immunity
EN61000-4-6
10 Vr.m.s
Perf. Criteria A
Power frequency magnetic field
EN61000-4-8
100A/m continuous; 1000A/m 1 second
Perf. Criteria A
Note:
1.
The standard module meet EMI Class A or Class B and input reflected ripple current with external components. For further information, please
contact with P-DUKE.
2.
An external input filter capacitor is required if the module has to meet EN61000-4-4, EN61000-4-5.
The filter capacitor Power Mate suggest: Nippon chemi-con KY series, 220 µF/100V.
CAUTION: This power module is not internally fused. An input line fuse must always be used.
CHARACTERISTIC CURVE
SDS(H)02-48S05W Derating Curve
SDS(H)02-48S05W Efficiency vs. Input Voltage
SDS(H)02-48S05W Efficiency vs. Output Current
MECHANICAL DRAWING
SDS02W: SMD TYPE
PIN CONNECTION
PIN
SINGLE
DUAL
1
+Vin
+Vin
2
-Vin
-Vin
4
Ctrl
Ctrl
5
NC
-Vout
6
-Vout
Common
7
+Vout
+Vout
1. All dimensions in inch (mm)
2. Tolerance :x.xx±0.02 (x.x±0.5)
x.xxx±0.01 (x.xx±0.25)
3. Pin pitch tolerance ±0.01 (0.25)
4. Pin dimension tolerance ±0.004(0.1)
SDH02W: DIP TYPE


Số phần tương tự - SDS(H)02-24S05W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Mate Technology C...
SDS(H)02-24S05W P-DUKE-SDS(H)02-24S05W Datasheet
607Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
More results

Mô tả tương tự - SDS(H)02-24S05W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Mate Technology C...
SDS02W P-DUKE-SDS02W_15 Datasheet
607Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
UDS02 P-DUKE-UDS02_15 Datasheet
681Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 Watts
UDH02 P-DUKE-UDH02_15 Datasheet
681Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 Watts
SDS02 P-DUKE-SDS02_15 Datasheet
720Kb / 4P
   2:1 WIDE INPUT RANGE UP TO 2.01 WATTS
FKC08W P-DUKE-FKC08W_15 Datasheet
542Kb / 4P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 8 Watts
PDL03W P-DUKE-PDL03W_15 Datasheet
446Kb / 4P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 3 Watts
SDS05W P-DUKE-SDS05W_15 Datasheet
616Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 5.04 WATTS
PDS03W P-DUKE-PDS03W_15 Datasheet
516Kb / 4P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 3 Watts
FKC12W P-DUKE-FKC12W_15 Datasheet
510Kb / 3P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 12 Watts
LKC05W P-DUKE-LKC05W_16 Datasheet
1Mb / 4P
   4:1 ULTRA WIDE INPUT RANGE UP TO 5 WATTS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com