công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM25066I bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM25066I
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel Node Manager Compliant System Power Management and Protection IC
Download  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM25066I bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM25066I_16 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM25066I_16 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 59 page
background image
5x4 mm WQFN 24L
1
24
OUT
PGD
TIMER
VAUX
SCL
SMBA
VREF
DIODE
PWR
RETRY
Exposed
Pad
OUT
UVLO/EN
VIN
GATE
DIODE
ADR2
ADR1
ADR0
VDD
N/C
FB
OVLO
SDA
SCL
PGD
N/C
SENSE
VDD
SMBus
Interface
SMBA
CL
CB
RETRY
VAUX
VDD
VREF
TIMER
PWR
GND
LM25066I/A
Auxillary ADC Input
(0V - 1.16V)
UVLO/EN
R1
R2
R3
R4
R5
Q2
VOUT
CLOAD
RS
VIN
CVDD
CVREF
RPWR
CT
CIN
DZ
Q1
RPG
OUT
LM25066I, LM25066IA
SNVS824C – JUNE 2012 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Application Schematic
Connection Diagram
Solder exposed pad to ground.
Top View
WQFN-24
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM25066I LM25066IA


Số phần tương tự - LM25066I_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25066IA TI1-LM25066IA Datasheet
1Mb / 60P
[Old version datasheet]   Intel Node Manager Compliant System Power Management and Protection IC with PMBus
More results

Mô tả tương tự - LM25066I_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM25066I TI1-LM25066I Datasheet
1Mb / 60P
[Old version datasheet]   Intel Node Manager Compliant System Power Management and Protection IC with PMBus
LM25066A TI1-LM25066A_15 Datasheet
1Mb / 58P
[Old version datasheet]   System Power Management and Protection IC
LM25066A TI1-LM25066A Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   System Power Management and Protection IC with PMBus?
LM25066 TI1-LM25066_16 Datasheet
1Mb / 63P
[Old version datasheet]   System Power Management and Protection IC With PMBus
LM5064 TI1-LM5064_16 Datasheet
1Mb / 62P
[Old version datasheet]   Negative Voltage System Power Management and Protection IC
LM5064 TI1-LM5064 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   Negative Voltage System Power Management and Protection IC with PMBus
LM5066 TI1-LM5066 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   High Voltage System Power Management and Protection IC with PMBus
LM5066 TI1-LM5066_14 Datasheet
1Mb / 64P
[Old version datasheet]   High Voltage System Power Management and Protection IC with PMBus
logo
Toshiba Semiconductor
TC7734FTG TOSHIBA-TC7734FTG Datasheet
2Mb / 84P
   Power Management System IC
2015-6-5
logo
STMicroelectronics
L9952XP STMICROELECTRONICS-L9952XP Datasheet
854Kb / 68P
   Power management system IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com