công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT373DBLE bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ABT373DBLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT373DBLE bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT373DBLE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
SN54ABT373, SN74ABT373
OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS155D – JANUARY 1991 – REVISED MAY 1997
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
SN54ABT373
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
MIN
TYP
MAX
tPLH
D
Q
1.9
3.9
5.4
1.3
6.8
ns
tPHL
D
Q
2.2
4.2
5.7
2
7
ns
tPLH
LE
Q
2.2
4.6
6.1
1.8
7.7
ns
tPHL
LE
Q
3.2
5.2
6.7
2.5
7.7
ns
tPZH
OE
Q
1.2
3.2
5.5
1
6.2
ns
tPZL
OE
Q
2
4.7
6.2
1.5
7.2
ns
tPHZ
OE
Q
2.5
4.9
6.4
2.4
8
ns
tPLZ
OE
Q
2
4.5
6
2
7
ns
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
SN74ABT373
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
MIN
TYP
MAX
tPLH
D
Q
1.9
3.9
5.4
1.9
5.9
ns
tPHL
D
Q
2.2
4.2
5.7
2.2
6.2
ns
tPLH
LE
Q
2.2
4.6
6.1
2.2
6.6
ns
tPHL
LE
Q
3.2
5.2
6.7
3.2
7.2
ns
tPZH
OE
Q
1.2
3.2
4.7
1.2
5.2
ns
tPZL
OE
Q
2.7
4.7
6.2
2.7
6.7
ns
tPHZ
OE
Q
2.5
4.9
6.4
2.5
6.9
ns
tPLZ
OE
Q
2
4.5
6
2
6.5
ns


Số phần tương tự - SN74ABT373DBLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT373DB TI-SN74ABT373DB Datasheet
108Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT373DBLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC373 RENESAS-HD74HC373 Datasheet
119Kb / 10P
   Octal D-type Transparent Latches (with 3-state outputs)/Octal D-type Transparent Latches (with inverted 3-state outputs)
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC373 HITACHI-HD74HC373 Datasheet
66Kb / 11P
   Octal D-type Transparent Latches (with 3-state outputs),Octal D-type Transparent Latches (with inverted 3-state outputs)
logo
Texas Instruments
SN54BCT573 TI-SN54BCT573 Datasheet
73Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54F373 TI-SN54F373 Datasheet
54Kb / 4P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
CD54HCT373 TI-CD54HCT373 Datasheet
319Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS563A TI-SN54ALS563A Datasheet
54Kb / 4P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS573C TI-SN54ALS573C Datasheet
109Kb / 9P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT573 TI-SN54ACT573 Datasheet
520Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT533 TI-SN54ABT533 Datasheet
483Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV573A HITACHI-HD74LV573A Datasheet
66Kb / 16P
   Octal D-type Transparent Latches with 3-state Outputs
HD74LVC373A HITACHI-HD74LVC373A Datasheet
50Kb / 10P
   Octal D-type Transparent Latches with 3-state Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com