công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM185-2.5MD8 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM185-2.5MD8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Reference Diode
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM185-2.5MD8 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM185-2.5MD8 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
LM185-2.5QML
SNVS385A – NOVEMBER 2005 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Thermocouple
Seebeck Co-efficient
R1
R2
Voltage Across R1
Voltage Across R2
Type
(
μV/°C)
(
Ω)
(
Ω)
@25°C
(mV)
(mV)
J
52.3
523
1.24k
15.60
14.32
T
42.8
432
1k
12.77
11.78
K
40.8
412
953
Ω
12.17
11.17
S
6.4
63.4
150
Ω
1.908
1.766
REVISION HISTORY SECTION
Released
Revision
Section
Originator
Changes
11/08/05
A
New Release, Corporate format
L. Lytle
2 MDS data sheets converted into one Corp.
data sheet format. MNLM185-2.5-X Rev 2A2
and MNLM185-2.5BY-X Rev 1B1 will be
archived.
03/20/13
A
All
Changed layout of National Data Sheet to TI
format.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM185-2.5QML


Số phần tương tự - LM185-2.5MD8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM185-2.5 NSC-LM185-2.5 Datasheet
742Kb / 13P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Linear Technology
LM185-2.5 LINER-LM185-2.5 Datasheet
147Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
LM185-2.5 LINER-LM185-2.5 Datasheet
157Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
logo
Texas Instruments
LM185-2.5-N TI1-LM185-2.5-N Datasheet
313Kb / 18P
[Old version datasheet]   LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode
LM185-2.5-N TI1-LM185-2.5-N Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N Micropower Voltage Reference Diode
More results

Mô tả tương tự - LM185-2.5MD8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Microelectronics
AME41-4096 AME-AME41-4096 Datasheet
63Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Calogic, LLC
CLM285-25 CALOGIC-CLM285-25 Datasheet
30Kb / 3P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Texas Instruments
LM185-1.2QML TI1-LM185-1.2QML_14 Datasheet
541Kb / 18P
[Old version datasheet]   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS285-2.5 AMS-AMS285-2.5 Datasheet
172Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS285-1.2 ADMOS-AMS285-1.2 Datasheet
96Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Wing Shing Computer Com...
LM385-2.5 WINGS-LM385-2.5 Datasheet
147Kb / 3P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Analog Microelectronics
AME385-2.5 AME-AME385-2.5 Datasheet
105Kb / 12P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS285-12 ADMOS-AMS285-12 Datasheet
88Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Analog Microelectronics
AME385-12 AME-AME385-12 Datasheet
70Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
AME385-25 AME-AME385-25 Datasheet
52Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
AME41-12 AME-AME41-12 Datasheet
70Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com