công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM185-2.5QML bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM185-2.5QML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Reference Diode
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM185-2.5QML bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM185-2.5QML_16 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
LM185-2.5QML
www.ti.com
SNVS385A – NOVEMBER 2005 – REVISED MARCH 2013
Figure 17. 0°F–50°F Thermometer
Calibration
1.
Short LM385-2.5, adjust R3 for IOUT=temp at 1.8 μA/°K
2.
Remove short, adjust R2 for correct reading in °F
Figure 18. Improving Regulation of Adjustable Regulators
Figure 19. Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator
Adjustment Procedure
1.
Adjust TC ADJ pot until voltage across R1 equals Kelvin temperature multiplied by the thermocouple Seebeck
coefficient.
2.
Adjust zero ADJ pot until voltage across R2 equals the thermocouple Seebeck coefficient multiplied by 273.2.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM185-2.5QML


Số phần tương tự - LM185-2.5QML_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM185-2.5QML TI1-LM185-2.5QML Datasheet
683Kb / 14P
[Old version datasheet]   LM185-2.5QML Micropower Voltage Reference Diode
More results

Mô tả tương tự - LM185-2.5QML_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Microelectronics
AME41-4096 AME-AME41-4096 Datasheet
63Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Calogic, LLC
CLM285-25 CALOGIC-CLM285-25 Datasheet
30Kb / 3P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Texas Instruments
LM185-1.2QML TI1-LM185-1.2QML_14 Datasheet
541Kb / 18P
[Old version datasheet]   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS285-2.5 AMS-AMS285-2.5 Datasheet
172Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS285-1.2 ADMOS-AMS285-1.2 Datasheet
96Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Wing Shing Computer Com...
LM385-2.5 WINGS-LM385-2.5 Datasheet
147Kb / 3P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Analog Microelectronics
AME385-2.5 AME-AME385-2.5 Datasheet
105Kb / 12P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS285-12 ADMOS-AMS285-12 Datasheet
88Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
logo
Analog Microelectronics
AME385-12 AME-AME385-12 Datasheet
70Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
AME385-25 AME-AME385-25 Datasheet
52Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
AME41-12 AME-AME41-12 Datasheet
70Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com