công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM20CIM7X bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments |
|
|
LM20CIM7X bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments |
9 / 25 page LM20 www.ti.com SNIS106Q – DECEMBER 1999 – REVISED JANUARY 2015 Feature Description (continued) Table 1. Temperature to Voltage Output Characteristic Table (continued) TEMP VOUT TEMP VOUT TEMP VOUT TEMP VOUT TEMP VOUT TEMP VOUT TEMP VOUT (°C) (V) (°C) (V) (°C) (V) (°C) (V) (°C) (V) (°C) (V) (°C) (V) -49 2.4181 -22 2.1150 5 1.8063 32 1.4919 59 1.1719 86 0.8462 113 0.5149 -48 2.4070 -21 2.1037 6 1.7948 33 1.4802 60 1.1599 87 0.8340 114 0.5025 -47 2.3958 -20 2.0923 7 1.7832 34 1.4684 61 1.1480 88 0.8219 115 0.4901 -46 2.3847 -19 2.0810 8 1.7717 35 1.4566 62 1.1360 89 0.8097 116 0.4777 -45 2.3735 -18 2.0696 9 1.7601 36 1.4449 63 1.1240 90 0.7975 117 0.4653 -44 2.3624 -17 2.0583 10 1.7485 37 1.4331 64 1.1120 91 0.7853 118 0.4529 -43 2.3512 -16 2.0469 11 1.7369 38 1.4213 65 1.1000 92 0.7731 119 0.4405 -42 2.3401 -15 2.0355 12 1.7253 39 1.4095 66 1.0880 93 0.7608 120 0.4280 -41 2.3289 -14 2.0241 13 1.7137 40 1.3977 67 1.0760 94 0.7486 121 0.4156 -40 2.3177 -13 2.0127 14 1.7021 41 1.3859 68 1.0640 95 0.7364 122 0.4032 -39 2.3065 -12 2.0013 15 1.6905 42 1.3741 69 1.0519 96 0.7241 123 0.3907 -38 2.2953 -11 1.9899 16 1.6789 43 1.3622 70 1.0399 97 0.7119 124 0.3782 -37 2.2841 -10 1.9785 17 1.6673 44 1.3504 71 1.0278 98 0.6996 125 0.3658 -36 2.2729 -9 1.9671 18 1.6556 45 1.3385 72 1.0158 99 0.6874 126 0.3533 -35 2.2616 -8 1.9557 19 1.6440 46 1.3267 73 1.0037 100 0.6751 127 0.3408 -34 2.2504 -7 1.9442 20 1.6323 47 1.3148 74 0.9917 101 0.6628 128 0.3283 -33 2.2392 -6 1.9328 21 1.6207 48 1.3030 75 0.9796 102 0.6505 129 0.3158 -32 2.2279 -5 1.9213 22 1.6090 49 1.2911 76 0.9675 103 0.6382 130 0.3033 -31 2.2167 -4 1.9098 23 1.5973 50 1.2792 77 0.9554 104 0.6259 — — -30 2.2054 -3 1.8984 24 1.5857 51 1.2673 78 0.9433 105 0.6136 — — -29 2.1941 -2 1.8869 25 1.5740 52 1.2554 79 0.9312 106 0.6013 — — Solving Equation 2 for T: (3) 7.4 Device Functional Modes The only functional mode of the LM20 is that it has an analog output inversely proportional to temperature. Copyright © 1999–2015, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback 9 Product Folder Links: LM20 |
Số phần tương tự - LM20CIM7X |
|
Mô tả tương tự - LM20CIM7X |