công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM10524TMX-A/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM10524TMX-A/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM10524 Triple Buck Power Management Unit
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM10524TMX-A/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM10524TMX-A/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 44 page
background image
GND_B3
SLEEP
_EN
DEVSLP
_CTRL
DEVSLP
_OVR2
DEVSLP
_OVR1
GND_B1
GND_B1
SW_B3
SW_B3
SW_B1
SW_B1
VIN_B3
VIN_B1
VIN_B1
FREE
FB_B1
DEVSLP
VIN_B2
VCOMP
VIN
SW_B2
SW_B2
GND
PWR_OK
GND_B2
SPI_CS
SPI_DO
SPI_DI
SPI_
CLK
TOP VIEW LOOKING THROUGH THE PACKAGE
FB_B3
FREE
FB_B2
GND
VIN_IO
GND_B3
SW_B3
VIN_B3
POWER
UP_MODE
VIN_B2
SW_B2
GND_B2
FREE
FB_B1
FB_B1
IRQ
GND
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
LM10524
SNVS986A – AUGUST 2013 – REVISED JANUARY 2014
www.ti.com
Connection Diagram And Package Marking
Figure 1. 46 Bump Micro SMD with 0.4mm Pitch
4
Copyright © 2013–2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM10524


Số phần tương tự - LM10524TMX-A/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM10524TMX-A/NOPB TI1-LM10524TMX-A/NOPB Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LM10524 Triple Buck Power Management Unit
More results

Mô tả tương tự - LM10524TMX-A/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM10524 TI1-LM10524 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LM10524 Triple Buck Power Management Unit
LM10506 TI1-LM10506_14 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Triple Buck LDO Power Management Unit
LM10504 TI1-LM10504 Datasheet
778Kb / 35P
[Old version datasheet]   Triple Buck LDO Power Management Unit
LM10506 TI1-LM10506 Datasheet
780Kb / 35P
[Old version datasheet]   Triple Buck LDO Power Management Unit
LM10506 TI1-LM10506_15 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Triple Buck LDO Power Management Unit
LM10504 TI1-LM10504_15 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   LM10504 Triple Buck LDO Power Management Unit
LM10507 TI1-LM10507 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LM10507 Triple Buck LDO Power Management Unit
TPS65232 TI1-TPS65232 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   TRIPLE BUCK POWER MANAGEMENT IC
TPS65232 TI1-TPS65232_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   TRIPLE BUCK POWER MANAGEMENT IC
logo
STMicroelectronics
L7292 STMICROELECTRONICS-L7292 Datasheet
3Mb / 60P
   Five buck regulators power management unit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com