công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM309 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM309
Giải thích chi tiết về linh kiện  5-Volt Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM309 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM309 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM309 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Typical Applications (Continued)
High Stability Regulator*
DS007138-5
*Regulation better than 0.01%, load, line and temperature, can be obtained.
†Determines zener current. May be adjusted to minimize thermal drift.
‡Solid tantalum.
Current Regulator
DS007138-6
*Determines output current. If wirewound resistor is used, bypass with 0.1 µF.
www.national.com
6


Số phần tương tự - LM309

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM309 NSC-LM309 Datasheet
252Kb / 8P
   5-Volt Regulator
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM3092ACW TOPWAY-LM3092ACW Datasheet
652Kb / 10P
   LCD Module User Manual
logo
National Semiconductor ...
LM309H NSC-LM309H Datasheet
252Kb / 8P
   5-Volt Regulator
LM309K NSC-LM309K Datasheet
252Kb / 8P
   5-Volt Regulator
logo
Comset Semiconductor
LM309K COMSET-LM309K Datasheet
99Kb / 2P
   Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - LM309

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LM109JAN ETC2-LM109JAN Datasheet
788Kb / 16P
   5-Volt Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM109 NSC-LM109 Datasheet
252Kb / 8P
   5-Volt Regulator
logo
Texas Instruments
LM109 TI-LM109_15 Datasheet
267Kb / 10P
[Old version datasheet]   5-Volt Regulator
LM109QML TI1-LM109QML Datasheet
696Kb / 15P
[Old version datasheet]   LM109QML 5-Volt Regulator
LM109QML TI-LM109QML_15 Datasheet
452Kb / 17P
[Old version datasheet]   LM109QML 5-Volt Regulator
LM109JAN TI-LM109JAN_15 Datasheet
294Kb / 13P
[Old version datasheet]   LM109JAN 5-Volt Regulator
logo
Linear Technology
LT1003 LINER-LT1003 Datasheet
415Kb / 7P
   5 Volt, 5 Amp Voltage Regulator
LT1003 LINER-LT1003_15 Datasheet
621Kb / 7P
   5 VOLT 5 AMP VOLTAGE REGULATOR
logo
Seme LAB
LM79M05AHX SEME-LAB-LM79M05AHX Datasheet
32Kb / 2P
   5 VOLT NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
IP120AH-05 SEME-LAB-IP120AH-05 Datasheet
29Kb / 2P
   5 VOLT NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com