công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF147 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LF147
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LF147 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LF147_16 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LF147_16 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
LF147, LF347-N
www.ti.com
SNOSBH1D – MAY 1999 – REVISED MARCH 2013
Typical Applications
Figure 23. Digitally Selectable Precision Attenuator
All resistors 1% tolerance
Accuracy of better than 0.4% with standard 1% value resistors
No offset adjustment necessary
Expandable to any number of stages
Very high input impedance
A1
A2
A3
VO
Attenuation
0
0
0
0
0
0
1
−1 dB
0
1
0
−2 dB
0
1
1
−3 dB
1
0
0
−4 dB
1
0
1
−5 dB
1
1
0
−6 dB
1
1
1
−7 dB
Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: LF147 LF347-N


Số phần tương tự - LF147_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
LF147-LF247 STMICROELECTRONICS-LF147-LF247 Datasheet
302Kb / 10P
   WIDE BANDWIDTH QUAD J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF147D STMICROELECTRONICS-LF147D Datasheet
302Kb / 10P
   WIDE BANDWIDTH QUAD J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF147DT STMICROELECTRONICS-LF147DT Datasheet
302Kb / 10P
   WIDE BANDWIDTH QUAD J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
National Semiconductor ...
LF147J NSC-LF147J Datasheet
406Kb / 13P
   Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers
LF147J NSC-LF147J Datasheet
77Kb / 9P
   WIDE BANDWIDTH QUAD JFER INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - LF147_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LF147 TI1-LF147 Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LF147 NSC-LF147 Datasheet
406Kb / 13P
   Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LF347MX TI1-LF347MX Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   LF147/LF347 Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers
LF147JAN TI1-LF147JAN_14 Datasheet
968Kb / 18P
[Old version datasheet]   Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifier
logo
National Semiconductor ...
MJLF147-X NSC-MJLF147-X Datasheet
75Kb / 11P
   WIDE BANDWIDTH QUAD JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
LF453 NSC-LF453 Datasheet
219Kb / 8P
   LF453 Wide-Bandwidth Dual JFET-Input Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LF147QML TI1-LF147QML Datasheet
839Kb / 18P
[Old version datasheet]   LF147QML Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifier
LF147JAN TI1-LF147JAN_V01 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   LF147JAN Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifier
LF147JAN TI1-LF147JAN Datasheet
837Kb / 18P
[Old version datasheet]   LF147JAN Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
LF253DT STMICROELECTRONICS-LF253DT Datasheet
909Kb / 15P
   Wide bandwidth dual JFET operational amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com