công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9956 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9956
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 GHz DDS-Based AgileRF
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9956 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD9956 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9956 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
AD9956
Rev. 0 | Page 8 of 32
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/Comments
TOTAL SYSTEM JITTER AND PHASE NOISE FOR
105.33 MHz ADC CLOCK GENERATION CIRCUIT
See the Loop Measurement Condi-
tions section
Converter Limiting Jitter
0.53
ps rms
Resultant SNR
67
dB
Phase Noise of Fundamental
@ 10 Hz Offset
−75
dBc/Hz
@ 100 Hz Offset
−87
dBc/Hz
@ 1 kHz Offset
−93
dBc/Hz
@ 10 kHz Offset
−105
dBc/Hz
@ 100 kHz Offset
−145
dBc/Hz
@ ≥1 MHz Offset
−152
dBc/Hz
1 The input impedance of the REFCLK input is 1500 Ω. However, in order to provide matching on the clock line, an external 50 Ω load is used.
2 Driving the PLLREF input buffer, the crystal oscillator section of this input stage performs up to only 30 MHz.
3 The charge pump output compliance range is functionally 0.2 V to (CP_VDD − 0.2 V). The value listed here is the compliance range for 5% matching.
4 Measured as peak-to-peak from DRV to DRV.
5 For a 4.02 kΩ resistor from DRV_RSET to GND.
6 Assumes a 1 mA load.
7 I/O_UPDATE/PS<2:0> are detected by the AD9956 synchronous to the rising edge of SYNC_CLK. Each latency measurement is from the first SYNC_CLK rising edge
after the I/O_UPDATE/PS<2:0> state change.


Số phần tương tự - AD9956

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9956 AD-AD9956 Datasheet
582Kb / 12P
   Evaluation Board for 2.7 GHz DDS-Based AgileRF??Synthesizer
Rev. 0
AD9956-VCO/PCB AD-AD9956-VCO/PCB Datasheet
582Kb / 12P
   Evaluation Board for 2.7 GHz DDS-Based AgileRF??Synthesizer
Rev. 0
AD9956/PCB AD-AD9956/PCB Datasheet
582Kb / 12P
   Evaluation Board for 2.7 GHz DDS-Based AgileRF??Synthesizer
Rev. 0
AD9956 AD-AD9956_15 Datasheet
786Kb / 32P
   2.7 GHz DDS-Based AgileRF Synthesizer
REV. A
AD9956 AD-AD9956_V01 Datasheet
582Kb / 12P
   Evaluation Board for 2.7 GHz DDS-Based AgileRF??Synthesizer
Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - AD9956

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9956 AD-AD9956_15 Datasheet
786Kb / 32P
   2.7 GHz DDS-Based AgileRF Synthesizer
REV. A
AD9956 AD-AD9956_V01 Datasheet
582Kb / 12P
   Evaluation Board for 2.7 GHz DDS-Based AgileRF??Synthesizer
Rev. 0
AD8347ARUZ AD-AD8347ARUZ Datasheet
630Kb / 28P
   0.8 GHz to 2.7 GHz Direct Conversion
REV. A
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAFR-000403-000001 MA-COM-MAFR-000403-000001 Datasheet
94Kb / 2P
   MAFR-000403-000001 2.7 GHz-3.1 GHz
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFS45B2527B MITSUBISHI-MGFS45B2527B Datasheet
189Kb / 4P
   2.5-2.7 GHz BAND / 30W
MGFS45V2527A MITSUBISHI-MGFS45V2527A_11 Datasheet
125Kb / 3P
   2.7-3.5 GHz BAND / 30W
logo
Johanson Technology Inc...
2600BP14M0200 JOHANSON-2600BP14M0200 Datasheet
118Kb / 2P
   2.5 - 2.7 GHz WiMAX BPF
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFS45V2735 MITSUBISHI-MGFS45V2735_11 Datasheet
128Kb / 3P
   2.7-3.5 GHz BAND / 30W
logo
Qorvo, Inc
TGA2731-SM QORVO-TGA2731-SM Datasheet
616Kb / 15P
   2.7??.0 GHz Driver Amplifier
Julyl 2019
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGFS44V2735 MITSUBISHI-MGFS44V2735_11 Datasheet
135Kb / 3P
   2.7-3.5 GHz BAND / 24W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com