công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC9881SRGER bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC9881SRGER
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC9881SRGER bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button DAC9881SRGER Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments DAC9881SRGER Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 39 page
background image
CS
Case1: DaisyChain,
tiedlow.
LDAC
Case2: DaisyChain,
active.
LDAC
SCLK
SDI
SDO
LDAC
t
9
t
8
t
4
t
5
t
6
t
3
t
1
t
2
t
7
InputRegister
andDACLatch
Updated
High-Z
Low
High-Z
Bit23(N)
(1)
Bit0(N)
Bit23(N)
Bit22(N)
Bit23(N+1)
Bit0(N+1)
Bit0(N)
t
11
t
13
t
12
t
10
=Don’tCare
Bit23=MSB
Bit0=LSB
CS
SCLK
SDI
SDO
LDAC
t
9
t
8
t
4
t
5
t
6
t
3
t
1
t
2
t
7
High-Z
High-Z
Bit23(N)
(1)
Bit0(N)
Bit23(N)
Bit22(N)
Bit23(N+1)
Bit0(N+1)
Bit0(N)
t
11
t
13
t
12
t
10
InputRegister
Updated
High
DACLatch
Updated
t
14
t
15
NOTE:(1)SDOdatadelayedfromSDIby24clockcycles.
DAC9881
www.ti.com ......................................................................................................................................................... SBAS438A – MAY 2008 – REVISED AUGUST 2008
Figure 3. Timing Diagram for Daisy Chain Mode, Two Cascaded Devices
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Link(s): DAC9881


Số phần tương tự - DAC9881SRGER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC9881SRGER TI-DAC9881SRGER Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   18-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - DAC9881SRGER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC9881_0808 TI-DAC9881_0808 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   18-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC9881 TI-DAC9881 Datasheet
296Kb / 13P
[Old version datasheet]   18-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC8881 TI-DAC8881 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   16-Bit, Single-Channel, Low-Noise, Voltage-Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC8581 TI-DAC8581 Datasheet
507Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, LOW-NOISE, VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC8581 TI1-DAC8581_16 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, LOW-NOISE, VOLTAGE OUTPUT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC7613 TI1-DAC7613_14 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   12-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC7641 TI1-DAC7641_08 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7641 BURR-BROWN-DAC7641 Datasheet
1,000Kb / 18P
   16-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC7613 BURR-BROWN-DAC7613 Datasheet
559Kb / 9P
   12-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC7613E TI1-DAC7613E Datasheet
746Kb / 13P
[Old version datasheet]   12-Bit, Voltage Output DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com