công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DAC8805Q bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
DAC8805Q bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
6 / 25 page www.ti.com TIMING AND FUNCTIONAL INFORMATION t WR t DS t DH t LWD t LDAC t RST WR DATA t AS t AH A0/1 LDAC RS TIMING CHARACTERISTICS DAC8805 SBAS391A – DECEMBER 2006 – REVISED MAY 2007 Figure 1. Timing Diagram All specifications at TA = –40°C to +125°C, IOUT = virtual GND, GND = 0V, and VREF = 10V, unless otherwise noted DAC8805 PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS VDD = +5.0V 10 ns Data to WR setup time tDS VDD = +2.7V 10 ns VDD = +5.0V 10 ns A0/1 to WR setup time tAS VDD = +2.7V 10 ns VDD = +5.0V 0 ns Data to WR hold time tDH VDD = +2.7V 0 ns VDD = +5.0V 0 ns A0/1 to WR hold time tAH VDD = +2.7V 0 ns VDD = +5.0V 10 ns WR pulse width tWR VDD = +2.7V 10 ns VDD = +5.0V 10 ns LDAC pulse width tLDAC VDD = +2.7V 10 ns VDD = +5.0V 10 ns RS pulse width tRST VDD = +2.7V 10 ns VDD = +5.0V 0 ns WR to LDAC delay time tLWD VDD = +2.7V 0 ns 6 Submit Documentation Feedback |
Số phần tương tự - DAC8805Q |
|
Mô tả tương tự - DAC8805Q |