công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4541BMG4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD4541BMG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Programmable Timer
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

CD4541BMG4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button CD4541BMG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4541BMG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
PACKAGE OPTION ADDENDUM
www.ti.com
2-Apr-2015
Addendum-Page 1
PACKAGING INFORMATION
Orderable Device
Status
(1)
Package Type Package
Drawing
Pins Package
Qty
Eco Plan
(2)
Lead/Ball Finish
(6)
MSL Peak Temp
(3)
Op Temp (°C)
Device Marking
(4/5)
Samples
CD4541BE
ACTIVE
PDIP
N
14
25
Pb-Free
(RoHS)
CU NIPDAU | CU SN
N / A for Pkg Type
-55 to 125
CD4541BE
CD4541BEE4
ACTIVE
PDIP
N
14
25
Pb-Free
(RoHS)
CU NIPDAU
N / A for Pkg Type
-55 to 125
CD4541BE
CD4541BF
ACTIVE
CDIP
J
14
1
TBD
A42
N / A for Pkg Type
-55 to 125
CD4541BF
CD4541BF3A
ACTIVE
CDIP
J
14
1
TBD
A42
N / A for Pkg Type
-55 to 125
CD4541BF3A
CD4541BM
ACTIVE
SOIC
D
14
50
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541BM
CD4541BM96
ACTIVE
SOIC
D
14
2500
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU | CU SN
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541BM
CD4541BM96E4
ACTIVE
SOIC
D
14
TBD
Call TI
Call TI
-55 to 125
CD4541BM96G4
OBSOLETE
SOIC
D
14
TBD
Call TI
Call TI
-55 to 125
CD4541BME4
ACTIVE
SOIC
D
14
50
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541BM
CD4541BMG4
ACTIVE
SOIC
D
14
50
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541BM
CD4541BMT
ACTIVE
SOIC
D
14
250
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541BM
CD4541BMTG4
ACTIVE
SOIC
D
14
250
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541BM
CD4541BNSR
ACTIVE
SO
NS
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541B
CD4541BNSRG4
ACTIVE
SO
NS
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CD4541B
CD4541BPW
ACTIVE
TSSOP
PW
14
90
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CM541B
CD4541BPWR
ACTIVE
TSSOP
PW
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU | CU SN
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CM541B
CD4541BPWRG4
ACTIVE
TSSOP
PW
14
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-55 to 125
CM541B
(1) The marketing status values are defined as follows:


Số phần tương tự - CD4541BMG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4541BMG4 TI-CD4541BMG4 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541BMG4 TI-CD4541BMG4 Datasheet
671Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types (20V Rating)
More results

Mô tả tương tự - CD4541BMG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
CD4536B MACOM-CD4536B_13 Datasheet
1Mb / 21P
   CMOS Programmable Timer
logo
Texas Instruments
CD4536B TI1-CD4536B_15 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536BE TI-CD4536BE Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536B TI-CD4536B Datasheet
415Kb / 9P
[Old version datasheet]   CMOS PROGRAMMABLE TIMER
logo
Intersil Corporation
CD4536BMS INTERSIL-CD4536BMS Datasheet
147Kb / 13P
   CMOS Programmable Timer
December 1992
logo
UMC Corporation
UM82C54 UMC-UM82C54 Datasheet
1Mb / 16P
   CMOS PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER
logo
Intersil Corporation
82C54 INTERSIL-82C54_05 Datasheet
386Kb / 22P
   CMOS Programmable Intervel Timer
CS82C54-10Z96 INTERSIL-CS82C54-10Z96 Datasheet
426Kb / 22P
   CMOS Programmable Interval Timer
logo
Unisonic Technologies
CD4541 UTC-CD4541 Datasheet
73Kb / 7P
   PROGRAMMABLE TIMER CMOS IC
logo
Renesas Technology Corp
82C54 RENESAS-82C54 Datasheet
679Kb / 23P
   CMOS Programmable Interval Timer
Sep 15, 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com