công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4541BM96 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4541BM96
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Programmable Timer
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

CD4541BM96 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  CD4541BM96 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4541BM96 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2
Functional Diagram
FREQUENCY SELECTION TABLE
TRUTH TABLE
12
13
1
2
3
5
6
10
9
A
B
RTC
CTC
RS
AR
MR
MODE
Q/Q
SELECT
8
Q
VDD = PIN 14
VSS = PIN 7
N
P
N
P
12 13
A B
8-STAGE
COUNTER
1 OF 3
MUX
OSC
3
2
1
RS
CTC
RTC
R
R
PWR ON
RESET
6
5
MANUAL RESET
R
210 213
216
OR
28
8
Q
R
10
MODE
VDD = 14
VSS = 7
NC = 4, 11
9
Q/Q SELECT
VSS
VDD
8-STAGE
COUNTER
All inputs are protected by CMOS Protection Network.
FIGURE 1.
AB
NO. OF
STAGES N
COUNT 2N
0
0
13
8192
0
1
10
1024
1
0
8
256
1
1
16
65536
PIN
STATE
01
5
Auto Reset On
Auto Reset Disable
6
Master Reset Off
Master Reset On
9
Output Initially Low After
Reset (Q)
Output Initially High After
Reset (Q)
10
Single Transition Mode
Recycle Mode
FIGURE 2. RC OSCILLATOR CIRCUIT
RS
3
CTC
RTC
2
1
INTERNAL
RESET
TO CLOCK
CKT
CD4541B


Số phần tương tự - CD4541BM96

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4541BM96 TI-CD4541BM96 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541BM96 TI-CD4541BM96 Datasheet
671Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types (20V Rating)
CD4541BM96E4 TI-CD4541BM96E4 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541BM96E4 TI-CD4541BM96E4 Datasheet
671Kb / 17P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types (20V Rating)
CD4541BM96G4 TI-CD4541BM96G4 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
More results

Mô tả tương tự - CD4541BM96

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
CD4536B MACOM-CD4536B_13 Datasheet
1Mb / 21P
   CMOS Programmable Timer
logo
Texas Instruments
CD4536B TI1-CD4536B_15 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536BE TI-CD4536BE Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536B TI-CD4536B Datasheet
415Kb / 9P
[Old version datasheet]   CMOS PROGRAMMABLE TIMER
logo
Intersil Corporation
CD4536BMS INTERSIL-CD4536BMS Datasheet
147Kb / 13P
   CMOS Programmable Timer
December 1992
logo
UMC Corporation
UM82C54 UMC-UM82C54 Datasheet
1Mb / 16P
   CMOS PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER
logo
Intersil Corporation
82C54 INTERSIL-82C54_05 Datasheet
386Kb / 22P
   CMOS Programmable Intervel Timer
CS82C54-10Z96 INTERSIL-CS82C54-10Z96 Datasheet
426Kb / 22P
   CMOS Programmable Interval Timer
logo
Unisonic Technologies
CD4541 UTC-CD4541 Datasheet
73Kb / 7P
   PROGRAMMABLE TIMER CMOS IC
logo
Renesas Technology Corp
82C54 RENESAS-82C54 Datasheet
679Kb / 23P
   CMOS Programmable Interval Timer
Sep 15, 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com