công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74AC11151D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
74AC11151D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
5 / 7 page 74AC11151 1-OF-8 DATA SELECTOR/MULTIPLEXER SCAS066A – JUNE 1989 – REVISED APRIL 1993 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 2–5 PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION LOAD CIRCUIT From Output Under Test CL = 50 pF (see Note A) 500 Ω 50% VCC tPLH tPHL tPHL tPLH VOH VOH VOL VOL 50% 50% VCC 0 V 50% VCC 50% VCC Input (see Note B) Out-of-Phase Output In-Phase Output 50% VCC VOLTAGE WAVEFORMS NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance. B. Input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr = 3 ns, tf = 3 ns. C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement. Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms |
Số phần tương tự - 74AC11151D |
|
Mô tả tương tự - 74AC11151D |