công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVTH16240DLG4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện 74ALVTH16240DLG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74ALVTH16240DLG4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74ALVTH16240DLG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
SN54ALVTH16240, SN74ALVTH16240
2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCES138A – JULY 1998 – REVISED JANUARY 1999
7
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended operating free-air temperature range, CL = 30 pF,
VCC = 2.5 V ± 0.2 V (unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
TO
SN54ALVTH16240
SN74ALVTH16240
UNIT
PARAMETER
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
tPLH
A
Y
1
3.8
1
3.7
ns
tPHL
A
Y
1
3.6
1
3.5
ns
tPZH
OE
Y
1
5.4
1
5.3
ns
tPZL
OE
Y
1
4.3
1
4.2
ns
tPHZ
OE
Y
1
4.8
1
4.7
ns
tPLZ
OE
Y
1
3.6
1
3.5
ns
switching characteristics over recommended operating free-air temperature range, CL = 50 pF,
VCC = 3.3 V ± 0.3 V (unless otherwise noted) (see Figure 2)
PARAMETER
FROM
TO
SN54ALVTH16240
SN74ALVTH16240
UNIT
PARAMETER
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
tPLH
A
Y
1
3.4
1
3.3
ns
tPHL
A
Y
1
3.3
1
3.2
ns
tPZH
OE
Y
1
3.8
1
3.7
ns
tPZL
OE
Y
1
3.2
1
3.1
ns
tPHZ
OE
Y
1.4
5.1
1.5
5
ns
tPLZ
OE
Y
1.4
4.2
1.5
4.1
ns
PRODUCT PREVIEW information concerns products in the formative or
design phase of development. Characteristic data and other
specifications are design goals. Texas Instruments reserves the right to
change or discontinue these products without notice.


Số phần tương tự - 74ALVTH16240DLG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74ALVTH16244DLG4 TI-74ALVTH16244DLG4 Datasheet
529Kb / 19P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
74ALVTH16244DLRG4 TI-74ALVTH16244DLRG4 Datasheet
529Kb / 19P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
74ALVTH16244GRE4 TI-74ALVTH16244GRE4 Datasheet
529Kb / 19P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
74ALVTH16244GRG4 TI-74ALVTH16244GRG4 Datasheet
529Kb / 19P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
74ALVTH16244VRE4 TI-74ALVTH16244VRE4 Datasheet
529Kb / 19P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVTH16240DLG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ALVTH162244 TI-SN54ALVTH162244_07 Datasheet
305Kb / 16P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16244 TI-SN54ALVTH16244 Datasheet
157Kb / 10P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH162244 TI-SN54ALVTH162244 Datasheet
163Kb / 13P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16244 TI-SN54ALVTH16244_07 Datasheet
529Kb / 19P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16240 TI-SN54ALVTH16240 Datasheet
178Kb / 10P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH162827 TI-SN54ALVTH162827 Datasheet
265Kb / 14P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 20-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVTH16827 TI-SN74ALVTH16827_07 Datasheet
305Kb / 16P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 20-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH32244 TI-SN54ALVTH32244 Datasheet
180Kb / 11P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 32-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH32244 TI1-SN54ALVTH32244_13 Datasheet
894Kb / 16P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 32-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16827 TI-SN54ALVTH16827 Datasheet
163Kb / 9P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 20-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com