công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM324APWLE bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM324APWLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quadruple Operational Amplifiers
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM324APWLE bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM324APWLE Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM324APWLE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 40 page
background image
3
2
1
20 19
9
10 11 12 13
4
5
6
7
8
18
17
16
15
14
4IN+
NC
GND
NC
3IN+
1IN+
NC
VCC
NC
2IN+
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
1OUT
1IN−
1IN+
VCC
2IN+
2IN−
2OUT
4OUT
4IN−
4IN+
GND
3IN+
3IN−
3OUT
LM224K, LM224KA, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA, LM2902
LM124, LM124A, LM224, LM224A, LM2902V, LM2902K, LM2902KV, LM2902KAV
www.ti.com
SLOS066W – SEPTEMBER 1975 – REVISED MARCH 2015
5 Pin Configuration and Functions
FK Package
D, DB, J, N, NS, PW, W
20-Pin LCCC
14-Pin SOIC, SSOP, CDIP, PDIP, SO, TSSOP, CFP
(Top View)
(Top View)
Pin Functions
PIN
SOIC, SSOP,
I/O
DESCRIPTION
CDIP, PDIP,
NAME
LCCC NO.
SO, TSSOP,
CFP NO.
1IN–
3
2
I
Negative input
1IN+
4
3
I
Positive input
1OUT
2
1
O
Output
2IN–
9
6
I
Negative input
2IN+
8
5
I
Positive input
2OUT
10
7
O
Output
3IN–
13
9
I
Negative input
3IN+
14
10
I
Positive input
3OUT
12
8
O
Output
4IN–
19
13
I
Negative input
4IN+
18
12
I
Positive input
4OUT
20
14
O
Output
GND
16
11
Ground
1
5
7
NC
Do not connect
11
15
17
VCC
6
4
Power supply
Copyright © 1975–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM224K LM224KA LM324 LM324A LM324K LM324KA LM2902 LM124 LM124A LM224
LM224A LM2902V LM2902K LM2902KV LM2902KAV


Số phần tương tự - LM324APWLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM324APWLE TI-LM324APWLE Datasheet
598Kb / 24P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
LM324APWLE TI-LM324APWLE Datasheet
759Kb / 29P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
More results

Mô tả tương tự - LM324APWLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Estek Electronics Co. L...
LM324M ESTEK-LM324M Datasheet
146Kb / 2P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM324K TI-LM324K Datasheet
526Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED JANUARY 2005
logo
Linear Dimensions Semic...
LND324 LINEAR_DIMENSIONS-LND324 Datasheet
121Kb / 5P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Guangdong Youtai Semico...
LM124 UMW-LM124 Datasheet
1Mb / 10P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM324NE3 TI1-LM324NE3 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED MARCH 2010
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LM324 LUGUANG-LM324 Datasheet
484Kb / 4P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM148 TI-LM148_06 Datasheet
399Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Panasonic Semiconductor
AN1324 PANASONIC-AN1324 Datasheet
34Kb / 3P
   Quadruple Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM148 TI1-LM148_16 Datasheet
766Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Unisonic Technologies
LM224 UTC-LM224_15 Datasheet
208Kb / 4P
   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
LM124 ARTSCHIP-LM124 Datasheet
244Kb / 7P
   QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
REVISED FEBRUARY 1997
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com