công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16841DGGRE4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ALVCH16841DGGRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74ALVCH16841DGGRE4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVCH16841DGGRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
www.ti.com
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
(1)
SN74ALVCH16841
20-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCES043E – JULY 1995 – REVISED SEPTEMBER 2004
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
1.65
3.6
V
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.65
× V
CC
VIH
High-level input voltage
VCC = 2.3 V to 2.7 V
1.7
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
2
VCC = 1.65 V to 1.95 V
0.35
× V
CC
VIL
Low-level input voltage
VCC = 2.3 V to 2.7 V
0.7
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
0.8
VI
Input voltage
0
VCC
V
VO
Output voltage
0
VCC
V
VCC = 1.65 V
-4
VCC = 2.3 V
-12
IOH
High-level output current
mA
VCC = 2.7 V
-12
VCC = 3 V
-24
VCC = 1.65 V
4
VCC = 2.3 V
12
IOL
Low-level output current
mA
VCC = 2.7 V
12
VCC = 3 V
24
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
10
ns/V
TA
Operating free-air temperature
-40
85
°C
(1)
All unused control inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report,
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.
4


Số phần tương tự - 74ALVCH16841DGGRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16841DGG PHILIPS-74ALVCH16841DGG Datasheet
77Kb / 10P
   20-bit bus interface D-type latch 3-State
1998 Jul 27
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16841DGG NEXPERIA-74ALVCH16841DGG Datasheet
215Kb / 12P
   20-bit bus interface D-type latch; 3-state
Rev. 3 - 12 September 2018
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16841DGGRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH162841 TI-SN74ALVCH162841 Datasheet
137Kb / 10P
[Old version datasheet]   20-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16841 TI-SN74ALVCH16841 Datasheet
132Kb / 10P
[Old version datasheet]   20-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162841 TI1-SN74ALVCH162841_09 Datasheet
347Kb / 15P
[Old version datasheet]   20-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16841 PHILIPS-74ALVCH16841 Datasheet
77Kb / 10P
   20-bit bus interface D-type latch 3-State
1998 Jul 27
logo
Texas Instruments
SN74ALS843 TI-SN74ALS843 Datasheet
90Kb / 6P
[Old version datasheet]   9-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC841A TI-SN74LVC841A Datasheet
136Kb / 9P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS845 TI1-SN74ALS845_11 Datasheet
223Kb / 9P
[Old version datasheet]   8-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16841 NEXPERIA-74ALVCH16841 Datasheet
215Kb / 12P
   20-bit bus interface D-type latch; 3-state
Rev. 3 - 12 September 2018
logo
Texas Instruments
SN74ALS845 TI-SN74ALS845 Datasheet
92Kb / 6P
[Old version datasheet]   8-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS843 TI1-SN74ALS843_15 Datasheet
479Kb / 11P
[Old version datasheet]   9-BIT BUS-INTERFACE D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com