công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6293A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 1N6293A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1500 Watt MosorbE Zener Transient Voltage Transient Voltage
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1N6293A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  1N6293A Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 1N6293A Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 1N6293A Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 1N6293A Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 1N6293A Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 1N6293A Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 1N6293A Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 1N6293A Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Uni–Directional TVS
IPP
IF
V
I
IR
IT
VRWM
VC VBR
VF
1N6267A Series
http://onsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless
otherwise noted, VF = 3.5 V Max., IF (Note 3) = 100 A)
Symbol
Parameter
IPP
Maximum Reverse Peak Pulse Current
VC
Clamping Voltage @ IPP
VRWM
Working Peak Reverse Voltage
IR
Maximum Reverse Leakage Current @ VRWM
VBR
Breakdown Voltage @ IT
IT
Test Current
QVBR
Maximum Temperature Coefficient of VBR
IF
Forward Current
VF
Forward Voltage @ IF


Số phần tương tự - 1N6293A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1N6293A TRSYS-1N6293A Datasheet
251Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1N6293A BILIN-1N6293A Datasheet
119Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N6293A GXELECTRONICS-1N6293A Datasheet
635Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Dc Components
1N6293A DCCOM-1N6293A Datasheet
740Kb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
1N6293A VISHAY-1N6293A Datasheet
125Kb / 7P
   TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
More results

Mô tả tương tự - 1N6293A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
1N6267A ONSEMI-1N6267A_05 Datasheet
78Kb / 8P
   1500 Watt Mosorb Zener Transient Voltage Suppressors
July, 2005 ??Rev. 7
1.5KE18CARL4 ONSEMI-1.5KE18CARL4 Datasheet
211Kb / 7P
   1500 Watt Mosorb??Zener Transient Voltage Suppressors
August, 2006 ??Rev. 3
15KE68CA ONSEMI-15KE68CA Datasheet
58Kb / 8P
   1500 Watt Mosorb Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2002 ??Rev. 2
1.5SMC6.8AT3G ONSEMI-1.5SMC6.8AT3G Datasheet
175Kb / 7P
   1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 10
1SMC5.0AT3G ONSEMI-1SMC5.0AT3G Datasheet
174Kb / 7P
   1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 8
15SMC68AT3 ONSEMI-15SMC68AT3 Datasheet
82Kb / 8P
   1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
April, 2004 ??Rev. 5
SZ1.5SMC27AT3G ONSEMI-SZ1.5SMC27AT3G Datasheet
142Kb / 7P
   1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
October, 2009 ??Rev. 8
1N5908 ONSEMI-1N5908 Datasheet
64Kb / 6P
   1500 Watt Mosorb TM Zener Transient Voltage Suppressors
July, 2005 ??Rev. 4
1SMC5.0AT3 ONSEMI-1SMC5.0AT3_07 Datasheet
71Kb / 7P
   1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2007 ??Rev. 5
1SMC5.0AT3 ONSEMI-1SMC5.0AT3 Datasheet
69Kb / 8P
   1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
May, 2001 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com