công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5359 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

tên linh kiện 1N5359
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JINANJINGHENG [Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.jinghenggroup.com
Logo JINANJINGHENG - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

1N5359 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd

  1N5359 Datasheet HTML 1Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd 1N5359 Datasheet HTML 2Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd 1N5359 Datasheet HTML 3Page - Jinan Jingheng (Group) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N
PLASTIC PACKAGE ZENER DIODES
5342...
Electrical characteristics (T =25°C)
A
Type
Nominal Zener voltage
Maximum Zener impedance
V @I
I
Z
@I
Z
@I
I
I @V
V
I
°
ZZT
ZT
ZTZT
ZXZX
ZX
R
R
R
ZM
@50 C
Max regulator
zener current
Maximum reverse
leakage current
1N5342
6.8
175
1.0
200
1.0
10
4.9
700
1N5343
7.5
175
1.5
200
1.0
10
5.4
630
1N5344
8.2
150
1.5
200
1.0
10
5.9
580
1N5345
8.7
125
2.0
200
1.0
10
6.3
545
1N5346
9.1
125
2.0
150
1.0
7.5
6.6
520
1N5347
10
100
2.0
125
1.0
5.0
7.2
475
1N5348
11
100
2.5
125
1.0
5.0
8.0
430
1N5349
12
100
2.5
125
1.0
2.0
8.6
395
1N5350
13
75
2.5
100
1.0
1.0
9.4
365
1N5351
14
75
2.5
75
1.0
1.0
10.1
340
1N5352
15
70
2.5
75
1.0
1.0
10.8
315
1N5353
16
65
2.5
75
1.0
1.0
11.5
295
1N5354
17
65
2.5
75
1.0
0.5
12.2
280
1N5355
18
65
2.5
75
1.0
0.5
13.0
265
1N5356
19
50
3.0
75
1.0
0.5
13.7
250
1N5357
20
50
3.0
75
1.0
0.5
14.4
237
1N5358
22
50
3.5
75
1.0
0.5
15.8
216
1N5359
24
50
3.5
100
1.0
0.5
17.3
198
1N5360
25
50
4.0
110
1.0
0.5
18.0
190
1N5361
27
50
5.0
120
1.0
0.5
19.4
176
1N5362
28
50
6.0
130
1.0
0.5
20.1
170
1N5363
30
40
8.0
140
1.0
0.5
21.6
158
1N5364
33
40
10
150
1.0
0.5
23.8
144
1N5365
36
30
11
160
1.0
0.5
25.9
132
1N5366
39
30
14
170
1.0
0.5
28.1
122
1N5367
43
30
20
190
1.0
0.5
31.0
110
1N5368
47
25
25
210
1.0
0.5
33.8
100
1N5369
51
25
27
230
1.0
0.5
36.7
93.0
1N5370
56
20
35
280
1.0
0.5
40.3
86.0
1N5371
60
20
40
350
1.0
0.5
43.0
79.0
1N5372
62
20
42
400
1.0
0.5
44.6
76.0
1N5373
68
20
44
500
1.0
0.5
49.0
70.0
1N5374
75
20
45
620
1.0
0.5
54.0
63.0
1N5375
82
15
65
720
1.0
0.5
59.0
58.0
1N5376
87
15
75
760
1.0
0.5
63.0
54.5
1N5377
91
15
75
760
1.0
0.5
65.0
52.5
1N5378
100
12
90
800
1.0
0.5
72.0
47.5
1N5379
110
12
125
1000
1.0
0.5
79.2
43.0
1N5380
120
10
170
1150
1.0
0.5
86.4
39.5
1N5381
130
10
190
1250
1.0
0.5
93.2
36.6
1N5382
140
8
230
1500
1.0
0.5
101
34.0
1N5383
150
8
330
1500
1.0
0.5
108
31.6
1N5384
160
8
350
1650
1.0
0.5
115
29.4
1N5385
170
8
380
1750
1.0
0.5
122
28.0
1N5386
180
5
430
1750
1.0
0. 5
130
26.4
1N5387
190
5
450
1850
1.0
0.5
137
25.0
1N5388
200
5
480
1850
1.0
0.5
144
23.6
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
HTTP
WWW.JINGHENGGROUP.COM
://
32
-


Số phần tương tự - 1N5359

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N5359 MICROSEMI-1N5359 Datasheet
114Kb / 2P
   SILICON 5 WATT ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5359 NJSEMI-1N5359 Datasheet
108Kb / 2P
   5.0 Watt surmetic 40 silicon zcncr diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5359A EIC-1N5359A Datasheet
31Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
1N5359A EIC-1N5359A Datasheet
121Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
1N5359A EIC-1N5359A Datasheet
103Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5359

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N5342 JINGHENG-1N5342 Datasheet
69Kb / 2P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5342 JINANJINGHENG-1N5342 Datasheet
281Kb / 3P
   5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
STMicroelectronics
1N5333B STMICROELECTRONICS-1N5333B Datasheet
208Kb / 5P
   5W SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5338B LEIDITECH-1N5338B Datasheet
674Kb / 3P
   5W silicon zener diodes
logo
DIYI Electronic Technol...
SMBJ5333A DYELEC-SMBJ5333A Datasheet
1Mb / 4P
   5W Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com