công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8325IBDGKR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8325IBDGKR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8325IBDGKR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8325IBDGKR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
www.ti.com
ADS8325
SBAS226C – MARCH 2002 – REVISED AUGUST 2007
TIMING INFORMATION (continued)
Table 1. Timing Characteristics
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNIT
tSMPL
Analog Input Sample Time
4.5
5.0
Clk Cycles
tCONV
Conversion Time
16
Clk Cycles
tCYC
Throughput Rate
100
kHz
tCSD
CS Falling to DCLOCK LOW
0
ns
tSUCS
CS Falling to DCLOCK Rising
20
ns
tHDO
DCLOCK Falling to Current DOUT Not Valid
5
15
ns
tDIS
CS Rising to DOUT 3-State
70
100
ns
tEN
DCLOCK Falling to DOUT Enabled
20
50
ns
tF
DOUT Fall Time
5
25
ns
tR
DOUT Rise Time
7
25
ns
Copyright © 2002–2007, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): ADS8325


Số phần tương tự - ADS8325IBDGKR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8325IBDGKR BURR-BROWN-ADS8325IBDGKR Datasheet
444Kb / 21P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8325IBDGKR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8325 TI1-ADS8325_14 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317 TI1-ADS8317_14 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317 TI-ADS8317 Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8325 BURR-BROWN-ADS8325 Datasheet
444Kb / 21P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8326 TI1-ADS8326 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8326 BURR-BROWN-ADS8326 Datasheet
711Kb / 31P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320 Datasheet
875Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320EB TI-ADS8320EB Datasheet
860Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8320 BURR-BROWN-ADS8320 Datasheet
105Kb / 13P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320_14 Datasheet
876Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com