công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8321EB/250 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8321EB/250
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8321EB/250 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8321EB/250 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8321EB/250 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
ADS8321
6
SBAS123B
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (Cont.)
At TA = +25°C, VCC = +5V, VREF = +2.5V, fSAMPLE = 100kHz, fCLK = 24 • fSAMPLE, unless otherwise specified.
CHANGE IN BIPOLAR ZERO vs REFERENCE VOLTAGE
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
–1.0
–2.0
–3.0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Reference Voltage (V)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
–1.0
–2.0
–3.0
–4.0
–5.0
CHANGE IN OFFSET vs TEMPERATURE
–50
0
50
100
Temperature (
°C)
REFERENCE CURRENT vs TEMPERATURE
70
60
50
40
30
20
10
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (
°C)
5V
COMMON-MODE REJECTION RATIO vs FREQUENCY
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency (Hz)
V
CM = 1Vp-p Sinewave
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
–1.0
–2.0
–3.0
–4.0
–5.0
CHANGE IN GAIN vs TEMPERATURE
–50
0
50
100
Temperature (
°C)


Số phần tương tự - ADS8321EB/250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321EB/250 BURR-BROWN-ADS8321EB/250 Datasheet
604Kb / 18P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8321EB/250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321 Datasheet
100Kb / 12P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8321 TI1-ADS8321_14 Datasheet
858Kb / 20P
[Old version datasheet]   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321_12 Datasheet
604Kb / 18P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8317 TI-ADS8317 Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8325 BURR-BROWN-ADS8325 Datasheet
444Kb / 21P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320 BURR-BROWN-ADS8320 Datasheet
105Kb / 13P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320_14 Datasheet
876Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8326 TI1-ADS8326 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320 TI1-ADS8320 Datasheet
875Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8325 TI1-ADS8325 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com