công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8320-HT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS8320-HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT, HIGH-SPEED, 2.7-V TO 5-V, MICROPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8320-HT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS8320-HT_13 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
10
20
30
40
50
60
70
−55
0
55
110
165
220
Temperature (°C)
5V
2.7V
70
60
50
40
30
20
10
0
Sample Rate (kHz)
5V
2.7V
0
20
40
60
80
100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Frequency (kHz)
1
10
50
100
90
80
70
60
50
40
30
20
–40
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
Input Level (dB)
ADS8320-HT
www.ti.com
SBAS521B – DECEMBER 2010 – REVISED SEPTEMBER 2012
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At TA = 25°C, VCC = 5 V, VREF = 5 V, fSAMPLE = 100 kHz, and fCLK = 24 x fSAMPLE, unless otherwise specified.
SIGNAL-TO-(NOISE + DISTORTION)
SIGNAL-TO-(NOISE + DISTORTION)
vs
vs
FREQUENCY
INPUT LEVEL
Figure 15.
Figure 16.
REFERENCE CURRENT
REFERENCE CURRENT
vs
vs
SAMPLE RATE
TEMPERATURE
Figure 17.
Figure 18.
Copyright © 2010–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: ADS8320-HT


Số phần tương tự - ADS8320-HT_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8320-HT TI1-ADS8320-HT Datasheet
389Kb / 27P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, 2.7-V TO 5-V, MICROPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8320-HT_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8320-HT TI1-ADS8320-HT Datasheet
389Kb / 27P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, 2.7-V TO 5-V, MICROPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7826 TI-ADS7826 Datasheet
483Kb / 20P
[Old version datasheet]   10/8/12-BIT HIGH SPEED 2.7 V microPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321 Datasheet
100Kb / 12P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8321 TI1-ADS8321_14 Datasheet
858Kb / 20P
[Old version datasheet]   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8321 TI1-ADS8321 Datasheet
858Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321_12 Datasheet
604Kb / 18P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8317 TI-ADS8317 Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8325 BURR-BROWN-ADS8325 Datasheet
444Kb / 21P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320 BURR-BROWN-ADS8320 Datasheet
105Kb / 13P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320_14 Datasheet
876Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com