công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7829IDRBR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS7829IDRBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7829IDRBR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7829IDRBR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS7829IDRBR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
www.ti.com
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2.7
3.2
3.7
4.2
4.7
5.2
ADS7829
Vref = 2.5 V
ADS7827
VCC − Supply Voltage − V
ADS7826
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
2.7
3.2
3.7
4.2
4.7
5.2
ADS7826
ADS7827
ADS7829
VCC − Supply Voltage − V
Vref = 2.5 V
Sample Rate − kHz
15
10
5
0
25
50 75 100 125 150
20
30
175 200 225 250
25
0
Reference Voltage - V
0.2
0
- 0.4
1
2
3
0.6
0.8
1.2
4
5
1
- 0.2
- 0.8
0.4
- 0.6
VCC = 5 V
Reference Voltage - V
5
4
2
0.1
1
6
8
10
10
9
3
1
7
VCC = 5 V
0
Reference Voltage - V
0.5
0
- 1
0
2
3
1
1.5
2.5
4
5
2
- 0.5
- 1.5
VCC = 5 V
ADS7826
ADS7827
ADS7829
SLAS388 – JUNE 2003
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At T
A = 25°C, VCC = 2.7 V, Vref = 25 V, (unless otherwise specified)
CHANGE IN GAIN
CHANGE IN QUIESCENT CURRENT
vs
vs
SUPPLY VOLTAGE
SUPPLY VOLTAGE
Figure 19.
Figure 20.
ADS7829
REFERENCE CURRENT
CHANGE IN OFFSET ERROR
vs
vs
SAMPLE RATE
REFERENCE VOLTAGE
Figure 21.
Figure 22.
ADS7829
ADS7829
CHANGE IN GAIN ERROR
PEAK-TO-PEAK NOISE
vs
vs
REFERENCE VOLTAGE
REFERENCE VOLTAGE
Figure 23.
Figure 24.
10


Số phần tương tự - ADS7829IDRBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7829IDRBR TI-ADS7829IDRBR Datasheet
483Kb / 20P
[Old version datasheet]   10/8/12-BIT HIGH SPEED 2.7 V microPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7829IDRBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL505C TI-TL505C Datasheet
316Kb / 7P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 TI1-ADS820_13 Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM2702 TI1-PCM2702_09 Datasheet
427Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM4201 TI1-PCM4201_16 Datasheet
847Kb / 26P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
PCM4204 TI1-PCM4204_16 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
ADS7821 TI1-ADS7821 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7805 TI1-ADS7805 Datasheet
949Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7809 TI1-ADS7809 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM1741 TI1-PCM1741_08 Datasheet
496Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1718E TI1-PCM1718E_15 Datasheet
347Kb / 14P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1728 TI1-PCM1728_15 Datasheet
328Kb / 16P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com