công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7822EC/2K5G4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS7822EC/2K5G4
Giải thích chi tiết về linh kiện  ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7822EC/2K5G4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS7822EC/2K5G4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
www.ti.com
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
1
2
3
4
5
ReferenceVoltage(V)
V
=5V
CC
V
=5V
CC
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature(°C)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
1
2
3
4
5
ReferenceVoltage(V)
V
=5V
CC
V
=5V
CC
0.15
0.10
0.05
0
-0.05
-0.10
-0.15
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature( C)
°
12.00
11.75
11.50
11.25
11.00
10.75
10.50
10.25
10.00
0.1
1
10
ReferenceVoltage(V)
V
=5V
CC
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.1
1
10
ReferenceVoltage(V)
V
=5V
CC
ADS7822
SBAS062C – JANUARY 1996 – REVISED AUGUST 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At TA = +25°C, VCC = +2.7V, VREF = +2.5V, fSAMPLE = 75kHz, fCLK = 16 × fSAMPLE, unless otherwise specified.
CHANGE IN OFFSET
CHANGE IN OFFSET
vs REFERENCE VOLTAGE
vs TEMPERATURE
Figure 7.
Figure 8.
CHANGE IN GAIN
CHANGE IN GAIN
vs REFERENCE VOLTAGE
vs TEMPERATURE
Figure 9.
Figure 10.
EFFECTIVE NUMBER OF BITS
PEAK-TO-PEAK NOISE
vs REFERENCE VOLTAGE
vs REFERENCE VOLTAGE
Figure 11.
Figure 12.
Copyright © 1996–2007, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Link(s): ADS7822


Số phần tương tự - ADS7822EC/2K5G4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7822EC/2K5G4 TI-ADS7822EC/2K5G4 Datasheet
431Kb / 20P
[Old version datasheet]   12-Bit, High-Speed, 2.7V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7822EC/2K5G4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL505C TI-TL505C Datasheet
316Kb / 7P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 TI1-ADS820_13 Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM2702 TI1-PCM2702_09 Datasheet
427Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM4201 TI1-PCM4201_16 Datasheet
847Kb / 26P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
PCM4204 TI1-PCM4204_16 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
ADS7821 TI1-ADS7821 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7805 TI1-ADS7805 Datasheet
949Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7809 TI1-ADS7809 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM1741 TI1-PCM1741_08 Datasheet
496Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1718E TI1-PCM1718E_15 Datasheet
347Kb / 14P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1728 TI1-PCM1728_15 Datasheet
328Kb / 16P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com