công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7826 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS7826
Giải thích chi tiết về linh kiện  ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7826 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  ADS7826_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7826_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 26 page
background image
www.ti.com
www.ti.com
8
7
6
5
REF
+IN
−IN
GND
+VDD
DCLOCK
DOUT
CS/ SHDN
PDSO (SON−8) PACKAGE
(TOP VIEW)
1
2
3
4
ADS7826
ADS7827
ADS7829
SLAS388 – JUNE 2003
DEVICE INFORMATION
PIN DESCRIPTION
Terminal Functions
PIN
NAME
DESCRIPTION
1
Vref
Reference input
2
+In
Noninverting input
3
-In
Inverting input. Connect to ground or to remote ground sense point.
4
GND
Ground
5
CS/SHDN
Chip select when LOW, shutdown mode when HIGH
6
DOUT
The serial output data word is comprised of 12 bits of data. In operation the data is valid
on the falling edge of DCLOCK. The second clock pulse after the falling edge of CS
enables the serial output. After one null bit, the data is valid for the next 12 edges.
7
DCLOCK
Data Clock synchronizes the serial data transfer and determines conversion speed.
8
+VCC
Power supply
5


Số phần tương tự - ADS7826_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7826I TI-ADS7826I Datasheet
483Kb / 20P
[Old version datasheet]   10/8/12-BIT HIGH SPEED 2.7 V microPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7826IDRBR TI-ADS7826IDRBR Datasheet
483Kb / 20P
[Old version datasheet]   10/8/12-BIT HIGH SPEED 2.7 V microPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7826IDRBT TI-ADS7826IDRBT Datasheet
483Kb / 20P
[Old version datasheet]   10/8/12-BIT HIGH SPEED 2.7 V microPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7826_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL505C TI-TL505C Datasheet
316Kb / 7P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 TI1-ADS820_13 Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM2702 TI1-PCM2702_09 Datasheet
427Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM4201 TI1-PCM4201_16 Datasheet
847Kb / 26P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
PCM4204 TI1-PCM4204_16 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
ADS7821 TI1-ADS7821 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7805 TI1-ADS7805 Datasheet
949Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7809 TI1-ADS7809 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM1741 TI1-PCM1741_08 Datasheet
496Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1718E TI1-PCM1718E_15 Datasheet
347Kb / 14P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1728 TI1-PCM1728_15 Datasheet
328Kb / 16P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com