công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7824U bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS7824U
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7824U bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7824U Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS7824U Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
9
®
ADS7824
1
MSB Valid
CS or R/C(1)
DATACLK
SDATA
BUSY
t
7 + t8
t
16
t
15
t
14
t
26
t
13
t
25
2
3
11
12
Bit 10 Valid
Bit 1 Valid
Bit 9 Valid
LSB Valid
NOTE: (1) If controlling with CS, tie R/C LOW. If controlling with R/C, tie CS LOW.
1
MSB Valid
Hi-Z
Hi-Z
2
Bit 10 Valid
(Results from previous conversion.)
Hi-Z State
BUSY
R/C
DATA
BUS
High Byte
t
3
t
4
t
21
t
21
t
1
t
21
t
21
BYTE
t
21
t
21
t
21
t
21
t
21
t
21
Hi-Z State
Low Byte
Hi-Z State
t
9
t
12
t
9
t
12
CS
t
10
BUSY
R/C
MODE
Acquire
Convert
t
11
t
7
t
6
t
3
t
4
t
1
Acquire
Convert
t
8
t
6
t
3
Parallel
Data Bus
Previous
High Byte Valid
t
12
Hi-Z
Not Valid
t
2
t
9
High Byte
Valid
t
12
t
9
t
12
BYTE
t
1
Previous Low
Byte Valid
Previous High
Byte Valid
Low Byte
Valid
High Byte
Valid
t
12
Hi-Z
t
12
t
12
t
5
FIGURE 2. Conversion Timing with Parallel Output (CS LOW).
FIGURE 3. Using CS to Control Conversion and Read Timing with Parallel Outputs.
FIGURE 4. Serial Data Timing Using Internal Data Clock (TAG LOW).


Số phần tương tự - ADS7824U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7824U BURR-BROWN-ADS7824U Datasheet
344Kb / 16P
   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
ADS7824UB BURR-BROWN-ADS7824UB Datasheet
344Kb / 16P
   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS7824U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7824 TI1-ADS7824_14 Datasheet
813Kb / 22P
[Old version datasheet]   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7824 BURR-BROWN-ADS7824 Datasheet
344Kb / 16P
   4 Channel, 12-Bit Sampling CMOS A/D Converter
ADS7825 BURR-BROWN-ADS7825 Datasheet
342Kb / 16P
   4 Channel, 16-Bit Sampling CMOS A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADS7825 TI1-ADS7825_14 Datasheet
424Kb / 22P
[Old version datasheet]   4 Channel, 16-Bit Sampling CMOS A/D Converter
logo
Sipex Corporation
SP7800A SIPEX-SP7800A Datasheet
171Kb / 13P
   12-Bit 3ms Sampling A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI5800 INTERSIL-HI5800_00 Datasheet
957Kb / 15P
   12-Bit, 3MSPS, Sampling A/D Converter
logo
Sipex Corporation
SP8538 SIPEX-SP8538 Datasheet
305Kb / 12P
   Micropower Sampling 12-Bit A/D Converter
SP8528 SIPEX-SP8528 Datasheet
181Kb / 12P
   Micropower Sampling 12-Bit A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI5800 INTERSIL-HI5800 Datasheet
234Kb / 15P
   12-Bit, 3MSPS, Sampling A/D Converter
logo
Linear Technology
LTC1412 LINER-LTC1412_15 Datasheet
343Kb / 16P
   12-Bit, 3Msps, Sampling A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com