công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS831 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS831
Giải thích chi tiết về linh kiện  ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS831 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS831 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS831 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
ADS831
6
SBAS087A
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
At TA = full specified temperature range, single-ended input range = 1.5V to 3.5V, sampling rate = 80MHz, and external reference, unless otherwise noted.
INTEGRAL LINEARITY ERROR
Output Code
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
0
64
128
192
256
f
IN = 1MHz
DYNAMIC PERFORMANCE vs INPUT FREQUENCY
Input Frequency (MHz)
80
70
60
50
40
0.1
1
10
100
SFDR
SNR
POWER DISSIPATION vs TEMPERATURE
Temperature (°C)
350
330
310
290
270
250
–50
–25
0
25
50
100
75
External Reference
VDRV = +5V
Internal Reference
Output Code
1.0
0.5
0.25
0
–0.25
–0.5
–1.0
0
64
128
192
256
f
IN = 20MHz
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
800k
600k
400k
200k
0
OUTPUT NOISE HISTOGRAM (DC Input)
N–2N–1
N
N+1
N+2
Output Code


Số phần tương tự - ADS831

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS831 BURR-BROWN-ADS831 Datasheet
179Kb / 11P
   8-Bit, 80MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8317 TI-ADS8317 Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317 TI1-ADS8317 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317I TI-ADS8317I Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8317I3 TI-ADS8317I3 Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS831

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL505C TI-TL505C Datasheet
316Kb / 7P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 TI1-ADS820_13 Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM2702 TI1-PCM2702_09 Datasheet
427Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM4201 TI1-PCM4201_16 Datasheet
847Kb / 26P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
PCM4204 TI1-PCM4204_16 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
ADS7821 TI1-ADS7821 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7805 TI1-ADS7805 Datasheet
949Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7809 TI1-ADS7809 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM1741 TI1-PCM1741_08 Datasheet
496Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1718E TI1-PCM1718E_15 Datasheet
347Kb / 14P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1728 TI1-PCM1728_15 Datasheet
328Kb / 16P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com