công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS828 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS828
Giải thích chi tiết về linh kiện  ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS828 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS828 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS828 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
ADS828
7
SBAS126A
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
At TA = full specified temperature range, VS = +5V, single-ended input range = 1.5V to 3.5V, and sampling rate = 75MHz, external reference, VDRV +3V, unless otherwise noted.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
–100 –90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
Input Amplitude(dBf
S)
SWEPT POWER SFDR
(DIFFERENTIAL INPUT, 2Vpp)
f
IN = 10MHz
dBFS
dBc
800k
700k
600k
500k
400k
300k
200k
100k
0
OUTPUT NOISE HISTOGRAM (DC Input)
N-2
N-1
N
N+1
N+2
Output Code


Số phần tương tự - ADS828

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS828 BURR-BROWN-ADS828 Datasheet
172Kb / 12P
   10-Bit, 75MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8284 TI-ADS8284 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   18-BIT, 1-MSPS, PSEUDO-BIPOLAR DIFFERENTIAL SAR ADC WITH ON-CHIP ADC DRIVER (OPA) AND 4-CHANNEL DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
ADS8284IBRGCR TI-ADS8284IBRGCR Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   18-BIT, 1-MSPS, PSEUDO-BIPOLAR DIFFERENTIAL SAR ADC WITH ON-CHIP ADC DRIVER (OPA) AND 4-CHANNEL DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
ADS8284IBRGCR TI1-ADS8284IBRGCR Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   ADS8284 18-BIT, 1-MSPS, Pseudo-Bipolar Differential SAR ADC with On-Chip ADC Driver (OPA) and 4-Channel Differential Multiplexer
ADS8284IBRGCT TI-ADS8284IBRGCT Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   18-BIT, 1-MSPS, PSEUDO-BIPOLAR DIFFERENTIAL SAR ADC WITH ON-CHIP ADC DRIVER (OPA) AND 4-CHANNEL DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - ADS828

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL505C TI-TL505C Datasheet
316Kb / 7P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 TI1-ADS820_13 Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM2702 TI1-PCM2702_09 Datasheet
427Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM4201 TI1-PCM4201_16 Datasheet
847Kb / 26P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
PCM4204 TI1-PCM4204_16 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
ADS7821 TI1-ADS7821 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7805 TI1-ADS7805 Datasheet
949Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7809 TI1-ADS7809 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM1741 TI1-PCM1741_08 Datasheet
496Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1718E TI1-PCM1718E_15 Datasheet
347Kb / 14P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1728 TI1-PCM1728_15 Datasheet
328Kb / 16P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com