công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS804 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS804
Giải thích chi tiết về linh kiện  ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS804 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  ADS804_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS804_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
ADS804
5
SBAS068B
www.ti.com
SPECTRAL PERFORMANCE
Frequency (MHz)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
f
IN = 4.8MHz
SPECTRAL PERFORMANCE
Frequency (MHz)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
f
IN = 500kHz
INTEGRAL LINEARITY ERROR
Output Code
0
1024
2048
3072
4096
4.0
2.0
0
–2.0
–4.0
f
IN = 500kHz
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = full specified temperature range, VS = +5V, specified single-ended input range = 1.5V to 3.5V, and sampling rate = 10MHz, unless otherwise specified.
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
Output Code
0
1024
2048
3072
4096
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
f
IN = 4.8MHz
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
2-TONE INTERMODULATION
Frequency (MHz)
0
1.25
2.5
3.75
5.0
f
1 = 3.5MHz at –7dB
f
2 = 4MHz at –7dB
IMD (3) = –76dBc
100
80
60
40
20
0
SWEPT POWER SFDR
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
Input Amplitude (dBFS)
f
IN = 4.8MHz
dBFS
dBc


Số phần tương tự - ADS804_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS804E1K TI1-ADS804E1K Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS804E1KG4 TI1-ADS804E1KG4 Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS804U1K TI1-ADS804U1K Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS804 TI1-ADS804_14 Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS804_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL505C TI-TL505C Datasheet
316Kb / 7P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820 TI1-ADS820_13 Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM2702 TI1-PCM2702_09 Datasheet
427Kb / 17P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM4201 TI1-PCM4201_16 Datasheet
847Kb / 26P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
PCM4204 TI1-PCM4204_16 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converter
ADS7821 TI1-ADS7821 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7805 TI1-ADS7805 Datasheet
949Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7809 TI1-ADS7809 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PCM1741 TI1-PCM1741_08 Datasheet
496Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1718E TI1-PCM1718E_15 Datasheet
347Kb / 14P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
PCM1728 TI1-PCM1728_15 Datasheet
328Kb / 16P
[Old version datasheet]   DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com