công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS59SB10 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS59SB10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier (double) diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS59SB10 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  1PS59SB10 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS59SB10 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS59SB10 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS59SB10 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS59SB10 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
1996 Sep 20
3
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier (double) diodes
1PS59SB10 series
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tamb =25 °C unless otherwise specified.
THERMAL CHARACTERISTICS
Note
1. Refer to SC59 standard mounting conditions.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
Per diode
VR
continuous reverse voltage
30
V
IF
continuous forward current
200
mA
IFRM
repetitive peak forward current
tp ≤ 1s; δ≤ 0.5
300
mA
IFSM
non-repetitive peak forward current
tp <10ms
600
mA
Ptot
total power dissipation (per package)
Tamb ≤ 25 °C
250
mW
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Tj
junction temperature
125
°C
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MAX.
UNIT
Per diode
VF
forward voltage
see Fig.6
IF = 0.1 mA
240
mV
IF =1mA
320
mV
IF =10mA
400
mV
IF =30mA
500
mV
IF = 100 mA
800
mV
IR
reverse current
VR = 25 V; see Fig.7
2
µA
trr
reverse recovery time
when switched from IF =10mA
to IR = 10 mA; RL = 100 Ω;
measured at IR = 1 mA;
see Fig.9
5ns
Cd
diode capacitance
f = 1 MHz; VR = 1 V; see Fig.8
10
pF
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
Rth j-a
thermal resistance from junction to ambient
note 1
500
K/W


Số phần tương tự - 1PS59SB10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS59SB10 KEXIN-1PS59SB10 Datasheet
38Kb / 1P
   Schottky Barrier (Double) Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1PS59SB10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAT120 PHILIPS-BAT120_03 Datasheet
57Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
2003 Aug 04
BAT140 PHILIPS-BAT140 Datasheet
71Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1997 Oct 03
BAT54 PHILIPS-BAT54 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
2002 Mar 04
BAT854W PHILIPS-BAT854W Datasheet
56Kb / 8P
   Schottky barrier (double) diodes
2001 Feb 27
BAT754 NXP-BAT754 Datasheet
204Kb / 7P
   Schottky barrier (double) diodes
2003 Mar 25
BAT160 PHILIPS-BAT160_15 Datasheet
192Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT721 PHILIPS-BAT721 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 May 06
BAT160 PHILIPS-BAT160 Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT754 PHILIPS-BAT754 Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Aug 05
BAS40W PHILIPS-BAS40W Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Apr 26
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT854W KEXIN-BAT854W Datasheet
46Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com