công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1216Y/250 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1216Y/250
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1216Y/250 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1216Y/250 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS1216Y/250 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 41 page
background image
www.ti.com
ADS1216
SBAS171D – NOVEMBER 2000 – REVISED SEPTEMBER 2006
DEVICE INFORMATION (continued)
TERMINAL FUNCTIONS
PIN NUMBER
NAME
DESCRIPTION
1, 13
AVDD
Analog power supply
2, 12, 45
AGND
Analog ground
3–10
AIN0–7
Analog input 0–7
11
AINCOM
Analog input common
14
VRCAP
VREF bypass capcitor
15
IDAC1
Current DAC1 output
16
IDAC2
Current DAC2 output
17
RDAC
Current DAC resistor
18–22, 30
DGND
Digital ground
23
BUFEN
Buffer enable
24
RESET
Active LOW; resets the entire chip.
25
XIN
Clock input
26
XOUT
Clock output, used with crystal or resonator.
27
PDWN
Active LOW; power down. The power-down function shuts down the analog and digital circuits.
28
POL
Serial clock polarity
29
DSYNC
Active LOW; synchronization control
31
DVDD
Digital power supply
32
DRDY
Active LOW; data ready
33
CS
Active LOW; chip select
34
SCLK
Serial clock, Schmitt trigger
35
DIN
Serial data input, Schmitt trigger
36
DOUT
Serial data output
37–44
D0–D7
Digital I/O 0–7
46
VREFOUT
Voltage reference output
47
VREF+
Positive differential reference input
48
VREF–
Negative differential reference input
10
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - ADS1216Y/250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1216Y/250 TI-ADS1216Y/250 Datasheet
446Kb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS1216Y/250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1217 TI1-ADS1217_14 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1217IPFBRG4 TI1-ADS1217IPFBRG4 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1216 TI1-ADS1216_14 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1217 BURR-BROWN-ADS1217 Datasheet
458Kb / 28P
   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS1216 TI-ADS1216 Datasheet
446Kb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1258-EP TI1-ADS1258-EP_14 Datasheet
1Mb / 59P
[Old version datasheet]   16-CHANNEL, 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1258IRTCTG4 TI1-ADS1258IRTCTG4 Datasheet
1Mb / 54P
[Old version datasheet]   16-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1258-EP TI-ADS1258-EP Datasheet
1Mb / 57P
[Old version datasheet]   16-CHANNEL, 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1258 TI-ADS1258 Datasheet
790Kb / 47P
[Old version datasheet]   16-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1258 TI1-ADS1258_14 Datasheet
1Mb / 55P
[Old version datasheet]   16-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com