công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7813UE4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS7813UE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power, Serial 16-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7813UE4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7813UE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7813UE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
ADS7813
6
SBAS043C
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (Cont.)
At TA = +25°C, fS = 40kHz, VS = +5V, ±10V input range, using internal reference, unless otherwise noted.
POWER SUPPLY RIPPLE SENSITIVITY
ILE/DLE DEGRADATION PER LSB OF P-P RIPPLE
Power Supply Ripple Frequency (Hz)
101
102
103
104
105
106
107
1
10–1
10–2
10–3
10–4
10–5
ILE
DLE
ILE AND DLE AT –40
°C
2
1
0
–1
–2
2
1
0
–1
–2
C000h
8000h
0000h
4000h
7FFFh
Hex BTC Code
ILE AND DLE AT +25
°C
2
1
0
–1
–2
2
1
0
–1
–2
C000h
8000h
0000h
4000h
7FFFh
Hex BTC Code
ILE AND DLE AT +85
°C
2
1
0
–1
–2
2
1
0
–1
–2
C000h
8000h
0000h
4000h
7FFFh
Hex BTC Code
WORST-CASE INL vs ESR OF REFERENCE BUFFER
COMPENSATION CAPACITOR
Capacitor ESR (
Ω)
1.5
35
30
25
20
15
10
5
0
2
3
4
5
678
9
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5


Số phần tương tự - ADS7813UE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7813U BURR-BROWN-ADS7813U Datasheet
376Kb / 17P
   Low-Power, Serial 16-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS7813U TI1-ADS7813U Datasheet
1,007Kb / 25P
[Old version datasheet]   Low-Power, Serial 16-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7813UB BURR-BROWN-ADS7813UB Datasheet
376Kb / 17P
   Low-Power, Serial 16-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7813UE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7813 TI1-ADS7813 Datasheet
1,007Kb / 25P
[Old version datasheet]   Low-Power, Serial 16-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7813 BURR-BROWN-ADS7813 Datasheet
376Kb / 17P
   Low-Power, Serial 16-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS7812 TI1-ADS7812 Datasheet
1,014Kb / 25P
[Old version datasheet]   Low-Power, Serial 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7812 BURR-BROWN-ADS7812 Datasheet
381Kb / 17P
   Low-Power, Serial 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS7812 TI1-ADS7812_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Low-Power, Serial 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7807 BURR-BROWN-ADS7807_08 Datasheet
672Kb / 25P
   Low-Power, 16-Bit, Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7807 BURR-BROWN-ADS7807_06 Datasheet
526Kb / 24P
   Low-Power, 16-Bit, Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
ADS7807 BURR-BROWN-ADS7807 Datasheet
524Kb / 23P
   Low-Power 16-Bit Sampling CMOS ANALOG-to-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8519 TI-ADS8519_08 Datasheet
614Kb / 27P
[Old version datasheet]   16-Bit, 250kSPS, Serial, CMOS, Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8519 TI1-ADS8519_14 Datasheet
652Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, 250kSPS, Serial, CMOS, Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com