công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1214 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 2SC1214
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial Low frequency amplifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC1214 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC1214 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC1214 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC1214 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC1214 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC1214 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC1214 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC1214 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2SC1214
4
Package Dimensions
0.60 Max
0.55Max
4.8
± 0.4
3.8
± 0.4
0.5Max
1.27
2.54
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Mass (reference value)
TO-92 (1)
Conforms
Conforms
0.25 g
As of January, 2001
Unit: mm


Số phần tương tự - 2SC1214

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SC1214 RENESAS-2SC1214 Datasheet
57Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1214CTZ-E RENESAS-2SC1214CTZ-E Datasheet
57Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1214DTZ-E RENESAS-2SC1214DTZ-E Datasheet
57Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

Mô tả tương tự - 2SC1214

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
2SC945 FUTUREWAFER-2SC945 Datasheet
932Kb / 7P
   Low Frequency Amplifier NPN Epitaxial Silicon Transistor
27-NOV-2021 V 2.0
2SC1815 FUTUREWAFER-2SC1815 Datasheet
891Kb / 7P
   Low Frequency Amplifier NPN Epitaxial Silicon Transistor
27-NOV-2021 V 2.0
logo
Wing Shing Computer Com...
2SC1061 WINGS-2SC1061 Datasheet
69Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SC1827 WINGS-2SC1827 Datasheet
69Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SC2233 WINGS-2SC2233 Datasheet
65Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SD1437 WINGS-2SD1437 Datasheet
69Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
2SD613 WINGS-2SD613 Datasheet
69Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
logo
Hitachi Semiconductor
2SD2115 HITACHI-2SD2115 Datasheet
31Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial Planar(Low frequency power amplifier)
logo
Renesas Technology Corp
2SC5593 RENESAS-2SC5593 Datasheet
176Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial High Frequency Low Noise Amplifier
logo
Wing Shing Computer Com...
2SD288 WINGS-2SD288 Datasheet
33Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR (LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com