công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5277IPFPT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5277IPFPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5277IPFPT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5277IPFPT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5277IPFPT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 33 page
background image
AC CHARACTERISTICS
ADS5277
SBAS333D – FEBRUARY 2005 – REVISED JANUARY 2009............................................................................................................................................ www.ti.com
TMIN = –40°C and TMAX = +85°C. Typical values are at TA = +25°C, clock frequency = maximum specified, 50% clock duty
cycle, AVDD = 3.3V, LVDD = 3.3V, –1dBFS, ISET = 56.2kΩ, internal voltage reference, and LVDS buffer at 3.5mA per
channel, unless otherwise noted.
ADS5277
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
DYNAMIC CHARACTERISTICS
fIN = 1MHz
84
dBc
fIN = 5MHz
75
85
dBc
SFDR Spurious-Free Dynamic Range
fIN = 10MHz
84
dBc
fIN = 20MHz
81
dBc
fIN = 1MHz
97
dBc
fIN = 5MHz
82
95
dBc
HD2 2nd-Order Harmonic Distortion
fIN = 10MHz
90
dBc
fIN = 20MHz
84
dBc
fIN = 1MHz
90
dBc
fIN = 5MHz
75
88
dBc
HD3 3rd-Order Harmonic Distortion
fIN = 10MHz
88
dBc
fIN = 20MHz
85
dBc
fIN = 1MHz
61.7
dBFS
fIN = 5MHz
60.5
61.7
dBFS
SNR Signal-to-Noise Ratio
fIN = 10MHz
61.7
dBFS
fIN = 20MHz
61.6
dBFS
fIN = 1MHz
61.7
dBFS
fIN = 5MHz
60.4
61.7
dBFS
SINAD Signal-to-Noise and Distortion
fIN = 10MHz
61.7
dBFS
fIN = 20MHz
61.6
dBFS
ENOB Effective Number of Bits
fIN = 5MHz
9.7
10
Bits
5MHz Full-Scale Signal Applied to 7 Channels;
Crosstalk
–89
dBc
Measurement Taken on the Channel with No Input Signal
f1 = 9.5MHz at –7dBFS
Two-Tone, Third-Order
IMD3
93
dBFS
Intermodulation Distortion
f2 = 10.2MHz at –7dBFS
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS5277


Số phần tương tự - ADS5277IPFPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5277IPFPT TI-ADS5277IPFPT Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
More results

Mô tả tương tự - ADS5277IPFPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5122 TI-ADS5122 Datasheet
393Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5122 TI1-ADS5122_13 Datasheet
504Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5277 TI-ADS5277 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5277 TI-ADS5277_12 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5237 TI-ADS5237 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 10-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI-ADS5232 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI1-ADS5232_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
logo
Zilog, Inc.
Z8F16800128ZCOG ZILOG-Z8F16800128ZCOG Datasheet
249Kb / 19P
   Optional fast 8-channel, 10-bit Analog-to-Digital Converter
logo
ams AG
AS1539 AMSCO-AS1539 Datasheet
750Kb / 20P
   8/4-Channel, 10-Bit I짼C Analog-to-Digital Converter
AS1539 AMSCO-AS1539_1 Datasheet
746Kb / 20P
   8/4-Channel, 10-Bit I2C Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com